công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SSM9975GM bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Silicon Standard Corp.

tên linh kiện SSM9975GM
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE POWER MOSFETS
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SSC [Silicon Standard Corp.]
Trang chủ  http://www.siliconstandard.com
Logo SSC - Silicon Standard Corp.

SSM9975GM bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Silicon Standard Corp.

  SSM9975GM Datasheet HTML 1Page - Silicon Standard Corp. SSM9975GM Datasheet HTML 2Page - Silicon Standard Corp. SSM9975GM Datasheet HTML 3Page - Silicon Standard Corp. SSM9975GM Datasheet HTML 4Page - Silicon Standard Corp. SSM9975GM Datasheet HTML 5Page - Silicon Standard Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
www.SiliconStandard.com
1 of 5
DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE POWER MOSFETS
Simple drive requirement
BV DSS
60V
Lower gate charge
R DS(ON)
21m
Ω
Fast switching characteristics
ID
7.6A
Description
Absolute Maximum Ratings
Symbol
Units
VDS
V
VGS
V
ID @ TA=25°C
ID @ TA=100°C
IDM
A
PD @ TA=25°C
W/°C
TSTG
TJ
Symbol
Value
Unit
Rthj-a
Thermal Resistance Junction-ambient
3
Max.
62.5
°C/W
Rating
60
7.6
A
Parameter
Drain-Source Voltage
Gate-Source Voltage
Continuous Drain Current
3
Continuous Drain Current
3
6.1
A
Pulsed Drain Current
1
30
2
W
-55 to 150
°C
Operating Junction Temperature Range
-55 to 150
°C
Linear Derating Factor
0.016
Storage Temperature Range
Thermal Data
Parameter
Total Power Dissipation
± 25
Advanced Power MOSFETs from Silicon Standard provide the
designer with the best combination of fast switching,
ruggedized device design, low on-resistance and cost-effectiveness.
The SSM9975M is in the SO-8 package, which is widely preferred for
commercial and industrial surface mount applications, and is well suited
for low voltage applications such as DC/DC converters.
S1
G1
S2
G2
D1
D1
D2
D2
SO-8
G2
D2
S2
G1
D1
S1
This device is available with Pb-free lead finish (second-level interconnect) as SSM9975GM.
SSM9975M/GM
12/10/2004 Rev.2.01


Số phần tương tự - SSM9975GM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SSM9971 SECOS-SSM9971 Datasheet
591Kb / 4P
N-Channel Enhancement Mode Power Mos.FET
SSM9971-C SECOS-SSM9971-C Datasheet
311Kb / 4P
N-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
logo
Silicon Standard Corp.
SSM9971GD SSC-SSM9971GD Datasheet
574Kb / 5P
Dual N-channel Enhancement-mode Power MOSFETs
SSM9971GH SSC-SSM9971GH Datasheet
286Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE POWER MOSFET
SSM9971GJ SSC-SSM9971GJ Datasheet
286Kb / 5P
N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE POWER MOSFET
More results

Mô tả tương tự - SSM9975GM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
SSM9926M ETC-SSM9926M Datasheet
109Kb / 6P
DUAL N CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFETS
logo
Silicon Standard Corp.
SSM4228M SSC-SSM4228M Datasheet
161Kb / 6P
DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE POWER MOSFETS
SSM4924GM SSC-SSM4924GM Datasheet
316Kb / 6P
Dual N-channel Enhancement-mode Power MOSFETs
SSM7002DGU SSC-SSM7002DGU Datasheet
814Kb / 5P
Dual N-channel Enhancement-mode Power MOSFETs
SSM9926GM SSC-SSM9926GM Datasheet
565Kb / 7P
Dual N-channel Enhancement-mode Power MOSFETs
SSM9928 SSC-SSM9928 Datasheet
267Kb / 6P
DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE POWER MOSFETS
SSM9971GD SSC-SSM9971GD Datasheet
574Kb / 5P
Dual N-channel Enhancement-mode Power MOSFETs
SSM9973GM SSC-SSM9973GM Datasheet
280Kb / 5P
Dual N-channel Enhancement-mode Power MOSFETs
SSM9977M SSC-SSM9977M Datasheet
244Kb / 5P
DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE POWER MOSFETS
SSM9980M SSC-SSM9980M Datasheet
232Kb / 5P
DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE POWER MOSFETS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com