công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SSM9922GEO bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Silicon Standard Corp.

tên linh kiện SSM9922GEO
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL N-CHANNEL ENHANCEMENT-MODE POWER MOSFETS
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SSC [Silicon Standard Corp.]
Trang chủ  http://www.siliconstandard.com
Logo SSC - Silicon Standard Corp.

SSM9922GEO bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Silicon Standard Corp.

  SSM9922GEO Datasheet HTML 1Page - Silicon Standard Corp. SSM9922GEO Datasheet HTML 2Page - Silicon Standard Corp. SSM9922GEO Datasheet HTML 3Page - Silicon Standard Corp. SSM9922GEO Datasheet HTML 4Page - Silicon Standard Corp. SSM9922GEO Datasheet HTML 5Page - Silicon Standard Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
www.SiliconStandard.com
4 of 5
SSM9922(G)EO
Rev.2.01 12/06/2004
Fig 7. Gate Charge Characteristics
Fig 8. Typical Capacitance Characteristics
Fig 9. Maximum Safe Operating Area
Fig 10. Effective Transient Thermal Impedance
Fig 11. Switching Time Waveform
Fig 12. Gate Charge Waveform
td(on) tr
td(off) t
f
VDS
VGS
10%
90%
Q
VG
4.5V
QGS
QGD
QG
Charge
0
3
6
9
12
0
10
203040
5060
Q G , Total Gate Charge (nC)
V DS =10 V
V DS =12 V
V DS =16 V
I D =6 A
100
1000
10000
1
5
9
1317
2125
V DS , Drain-to-Source Voltage (V)
f=1.0MHz
C iss
C oss
C rss
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.0010
0.0100
0.1000
1.0000
10.0000
100.0000
t , Pulse Width (s)
PDM
Duty factor = t/T
Peak Tj = PDM x Rthja + Ta
Rthja=208°C/W
t
T
Single Pulse
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
Duty factor=0.5
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
V DS , Drain-to-Source Voltage (V)
T A =25
o C
Single Pulse
100us
1ms
10ms
100ms
1s
DC



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com