công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

X28C256FMB bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Xicor Inc.

tên linh kiện X28C256FMB
Giải thích chi tiết về linh kiện  5 Volt, Byte Alterable E2PROM
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  XICOR [Xicor Inc.]
Trang chủ  http://www.xicor.com
Logo XICOR - Xicor Inc.

X28C256FMB bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Xicor Inc.

Back Button X28C256FMB Datasheet HTML 3Page - Xicor Inc. X28C256FMB Datasheet HTML 4Page - Xicor Inc. X28C256FMB Datasheet HTML 5Page - Xicor Inc. X28C256FMB Datasheet HTML 6Page - Xicor Inc. X28C256FMB Datasheet HTML 7Page - Xicor Inc. X28C256FMB Datasheet HTML 8Page - Xicor Inc. X28C256FMB Datasheet HTML 9Page - Xicor Inc. X28C256FMB Datasheet HTML 10Page - Xicor Inc. X28C256FMB Datasheet HTML 11Page - Xicor Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 24 page
background image
X28C256
7
SOFTWARE DATA PROTECTION
Figure 6. Timing Sequence—Byte or Page Write
3855 FHD F16
Figure 7. Write Sequence for
Software Data Protection
WRITE LAST
BYTE TO
LAST ADDRESS
WRITE DATA 55
TO ADDRESS
2AAA
WRITE DATA A0
TO ADDRESS
5555
WRITE DATA XX
TO ANY
ADDRESS
AFTER tWC
RE-ENTERS DATA
PROTECTED STATE
WRITE DATA AA
TO ADDRESS
5555
BYTE/PAGE
LOAD ENABLED
3855 FHD F17
Regardless of whether the device has previously been
protected or not, once the software data protection
algorithm is used and data has been written, the X28C256
will automatically disable further writes unless another
command is issued to cancel it. If no further commands
are issued the X28C256 will be write protected during
power-down and after any subsequent power-up.
Note: Once initiated, the sequence of write operations
should not be interrupted.
CE
WE
(VCC)
WRITE
PROTECTED
VCC
0V
DATA
ADDR.
AA
5555
55
2AAA
A0
5555
≤t
BLC MAX
WRITES
OK
BYTE
OR
PAGE
tWC
≤t
BLC MAX
tWPH2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com