| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
DAEP13021 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Productwell Precision Elect.CO.,LTD |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
DAEP13021 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Productwell Precision Elect.CO.,LTD |
|
1 / 6 page ![]() l PART NUMBERING SYSTEM (品名規定) D A E P 1 3 - 0 0 1 1 2 3 DIP ADSL LINE DIMENSIONS PART NUMBER TRANSFORMER CORE DIM 直插式 ADSL 线性变压器 磁芯尺寸型号 EP13 成品流水号 l SPECIFICATIONS PART NO Turn Ratio ( ±2%) OCL @ 10KHz/0.1V Leakage Inductance ( μH Max) Longitudinal Balance(dB Min) DAEP13001 1:1 Pin(1-5):(10-6) 4.0mH ±10% (1-5):(6-10) - - DAEP13002 1:1:1:1 Pin(10-8):(9-7):(1-3):(2-4) 440uH ±5% (10-7)&(8-9) 15.0 uH @100KHz/0.1V -55 dB @100KHz DAEP13003 1:1 Pin(1-4):(2-5) 5.5mH ±5% (1-4),(2+5)short - - DAEP13004 2:1 Pin(10-6):(1-5) 100 uH± 5% (10-6) , (7+9) 10.0 uH @100KHz/0.1V -45 dB @1.1MHz DAEP SERIES ADSL LINE TRANSFORMERS MECHANICALS CONSTRUCTION l FEATURE EXCELLENT THD PERFORMANCE IN A SMALL FOOTPRINT. l APPLICATIONS FOR USE WITH ADSL CHIPSET 特性 它具有优良的 THD 性能及较小 的焊接表面积 用途 应用于 ADSL 模块中 Productwell Precision Elect.Co.,Ltd Kai Ping Productwell Precision Elect.Co.,Ltd Tel:0750-2323113 Fax:0750-2312333 http:// www.productwell.com 66 |
Số phần tương tự - DAEP13021 |
|
Mô tả tương tự - DAEP13021 |