| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SS6569ACSTB bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Silicon Standard Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SS6569ACSTB bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Silicon Standard Corp. |
|
6 / 7 page ![]() www.SiliconStandard.com 6 of 7 SS6569A B ,B* B2 KB6 GB , . ( '& $$0 ' ' ' (8&. 8 5 ' ' % , ( & ' $ ( 8 .''&( ('' 7!! !'' $ * '&8' . ( 8 62 &' 8.' <B! #1&'$' ' && 8 & . ) = ' && "- &' (& 8&=8&( *B"- $ 8 ( $"-! '&' (&8&= **B7 7 ' '(' ' 7 8 ( *2B7!! & 7!!' $' ' &( ' ±*+ 8 .8&( "#$"%"& 6 2 * . * 6, * * 6 * * 66 * * * 62 * * 6* * * * 6 * * * 2< * * * * 2G * * 2K * * * 2 * * * 2, * * * * 2 * * * 26 * * * * 22 * * * * 2* * * * * * 2 2, * 2 * *<, * * *< * *G, * * *G * * *K, * * * *K * *, * * * * * *,, * * * *, * * *, * * * * * * * *6, * * * * *6 *6B.#!( & & & .# '& 8 1 !"#$ $' &' (&''!"#$ )8(&& *B@7.$# #1 !"#$ ( & @7.$# 8 1!"#$ *,B-!!$ #1 !"#$ ( '%$&(, %( & !"#$5 '% ( 8 *2 ' & '&(8 ('% 7 *B7 (7 7 ' && & &' !"#$'& *KB07.$# 0 !"#$( *GB $ & '% ' '(' ' '% 8 07.$# ()&'%( '*2 *<B! !( ( & $' '('('&& 1 ) (8((& Rev.2.01 6/26/2003 |