| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SS6568CSTR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Silicon Standard Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SS6568CSTR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Silicon Standard Corp. |
|
3 / 7 page ![]() www.SiliconStandard.com 3 of 7 SS6568 !" ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS */4 "# &4 "# *4)**48) 6:'5C5 0 */4 "0±"$ ( *! °DE° .*)F*3 *"° !34θ"&< /34:"= )3; "°8 )3;<57= G°8 .*F*3 *<33;= "#° .* *! #°D"#° .*, *<"3= 5° Note 1: θJA is measured with the component mounted on an evaluation PC board in free air. !" TEST CIRCUIT !7 @(,(,( ):!> Rev.2.01 6/26/2003 |