| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SS6531CSTB bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Silicon Standard Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SS6531CSTB bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Silicon Standard Corp. |
|
1 / 10 page ![]() www.SiliconStandard.com 1 of 10 SS6531 500mA Dual Linear Regulator with Internal Power Switch FEATURES #" #" #" #" !"#$%& #" '&$()*Ω +$, #" '& - #" & . -&' # +", APPLICATIONS #" /0 #" ''%0""( 1 #" 10&'+1, #" $ #" $'.$. DESCRIPTION The SS6531 ' & &. '2 3 &$2'' '' 2 & 4'.$0$ '' SS6531 5 6$ 2.78& 6 '2&' ' &6+ ,''% '2&&$. ''&. % $ +, '2& 2' '& '& &&+)*Ω$, SS6531 2 9&2 &2 '2 2 &$ & &&$ '' 2' ' & . . &'.' . '$&$ &' 2 Rev.2.01 6/26/2003 |
Số phần tương tự - SS6531CSTB |
|
Mô tả tương tự - SS6531CSTB |