| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SS6531 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Silicon Standard Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SS6531 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Silicon Standard Corp. |
|
7 / 10 page ![]() www.SiliconStandard.com 7 of 10 SS6531 BLOCK DIAGRAM PIN DESCRIPTION 1)= !I "'.$ $ 2 +, . 1 6%0""( 17' '.$ &. && '&$ && '.' 1*= "$$2+, 1= ; " ' 2 %$+, 2 & '&& 1A= ;H " 9$ $ 2 +, '&& 1">=:1/"12 & 2 APPLICATIONS INFORMATION "#$% &&&.' 8= (/ & ' . & / 02 . & && 2' ' &&&2 '& && $ &(/)µ-&& &'' &&8'.& .&&&'& &&'.$$ '& & )µ- && ' && '' && &&&.&'&' '& 8&$ )µ- &'' &#%&% 6) ' $ &'&0:1/+ >,'':$ Rev.2.01 6/26/2003 |