| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SS6521 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Silicon Standard Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SS6521 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Silicon Standard Corp. |
|
7 / 8 page ![]() www.SiliconStandard.com 7 of 8 SS6521 !" BLOCK DIAGRAM !" PIN DESCRIPTIONS +0*:*<*&A0 A +0A # # !$/( !%!( !%!(" !% " %!*%!)) , )!% 6 $ $, (! )!% 6 +0@A0 +!%"(' +0A702 !%%! +09A- "! !" APPLICATION INFORMATIONS () %%(%"!("%"%$((' %!" ! "" )%! $$ ! "%$/( "!% % !!" !% 6"" %" %% !) !%%!(6 $((!"!!"(!$%% % $( )* B%$%6"° 4 %$(%!!)!!%." +,- µ!µ/'$""$$!%)%!0!7024 (!$$%,4""%!('%! ! !%!( "(' %$"" B! $ /'$"" $$!%4 $ ! "!% $' $" ")) %!)%!"('($$ !$$%$(!%!(%%' *#.) -1"!%'$$$!(!) %%$(" %% "% " $" /' $$$!)!"%$,%% /$"$%%!"%"$((!% $%!!!%"%%/$"% $ ( %" %% % !$$ /' )(% )%5' "$(" * 1(. $$$ %!," "!%% %$"%%%$!$$ ,B$@@4<$$(!%4 (%!(' $$!% ! (!" ! !"%$ !!% "!( %!, %$" %!%!! (*+ Rev.2.01 6/26/2003 |