| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
SS6520 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Silicon Standard Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SS6520 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Silicon Standard Corp. |
|
6 / 7 page ![]() www.SiliconStandard.com 6 of 7 SS6520 !" APPLICATION INFORMATIONS %%(%"!("%"%$((' %!" ! "" .%! $$ ! "%$/( "!% % !!" !% 6"" %" %% !. !% % ! ( The SS6520 $((!" $ %% !. %! "" F%$%6"° 4 %$(%!!.!!%-" !" µ!µ/'$""$$!%.%!0!7024 (!$$%+4""%!('%! ! !%!( "(' %$"" F! $ /'$"" $$!%4 $ ! "!% $' $" ".. %!.%!"('($$ !$$%$(!%!(%%' #$% ,1 "!%" '$ $$ ! (!.%%$("%%"%"$" /'$$$!.!"%$+ %%/$"$%%!"%"$(( !%$%!!!%"%%/$" % $ ( %" %% % !$$ /' .(% .%5' "$(" 1(- $$$ %!+" "!%% %$"%%%$!$$ +F$EE4C$$(!%4 (%!(' $$!% ! (!" ! !"%$ !!% "!( %!+ %$" %!%!! !%%%'!.,1%%/!$%" %5%"$"!8($'!!$68%$( ""$!$!8+!($%!$ Rev.2.01 6/26/2003 |