công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

4B3 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Ferroxcube International Holding B.V.

tên linh kiện 4B3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Material specification
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FERROXCUBE [Ferroxcube International Holding B.V.]
Trang chủ  http://www.ferroxcube.com
Logo FERROXCUBE - Ferroxcube International Holding B.V.

4B3 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Ferroxcube International Holding B.V.

  4B3 Datasheet HTML 1Page - Ferroxcube International Holding B.V. 4B3 Datasheet HTML 2Page - Ferroxcube International Holding B.V. 4B3 Datasheet HTML 3Page - Ferroxcube International Holding B.V.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
2008 Sep 01
235
Ferroxcube
Material specification
4B3
4B3 SPECIFICATIONS
Medium permeability specialty NiZn ferrite only used in
large toroids and machined products mainly for
scientific particle accelerators operating at frequencies
< 10 MHz.
SYMBOL
CONDITIONS
VALUE
UNIT
µi
25
°C; ≤10 kHz;
0.25 mT
300
±20%
B25
°C; 10 kHz;
3000 A/m
≈ 420
mT
100
°C; 10 kHz;
3000 A/m
≈ 350
ρ
DC; 25
°C
≈ 105
Ωm
TC
≥ 250
°C
density
≈ 5000
kg/m3
handbook, halfpage
1
MBW433
10
102
10
3
1
10 3
10
f (MHz)
µ' ,
s µ''s
4B3
10
2
µ's
µ''
s
Fig.1
Complex permeability as
a function of frequency.
handbook, halfpage
2500
50
100
500
0
MBW434
300
500
1000
1500
2000
µ
i
T ( C)
o
4B3
0
Fig.2
Initial permeability as a
function of temperature.
handbook, halfpage
100
200
2000
500
0
MBW435
1000
100
200
300
400
100
0
H (A/m)
B
(mT)
4B3
25 oC
100 oC
Fig.3 Typical B-H loops.



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com