công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VT6Z1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Rohm

tên linh kiện VT6Z1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power management (dual transistors)
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

VT6Z1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Rohm

  VT6Z1 Datasheet HTML 1Page - Rohm VT6Z1 Datasheet HTML 2Page - Rohm VT6Z1 Datasheet HTML 3Page - Rohm VT6Z1 Datasheet HTML 4Page - Rohm VT6Z1 Datasheet HTML 5Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
4/4
www.rohm.com
○
c
2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2009.06 - Rev.A
Data Sheet
VT6Z1
<Tr2> (NPN)
0.01
0.1
1
10
100
1000
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0.01
0.1
1
1
10
100
1000
    
0.01
0.1
1
1
10
100
1000
0
20
40
60
80
100
012
345
IB=1.0mA IB=0.9mA
IB=0.7mA
IB=0.6mA
IB=0.5mA
IB=0.4mA
IB=0.3mA
IB=0.2mA
IB=0.1mA
IB=0mA
IB=0.8mA
10
100
1000
0.1
1
10
100
1000
0
1
10
100
0.01
0.1
1
10
100
10
100
1000
0.1
1
10
100
1000
   
Ta=125
°C
25
°C
-
55
°C
VCE =2V
IC/IB= 10/1
Ta=125
°C
25
°C
-
55
°C
IC/IB = 20/1
IC/IB =10/1
Cob
Cib
Ta=25
°C
f=1MHz
IE=0
IC=0
Ta=25
°C
Ta=25
°C
BASE TO EMITTER VOLTAGE : VBE (V)
COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE :
VCE (V)
COLLECTOR CURRENT : IC (mA)
EMITTER CURRENT : IE (mA)
COLLECTOR CURRENT : IC (mA)
COLLECTOR CURRENT : IC (mA)
COLLECTOR TO BASE VOLTAGE : VCB (V)
EMITTER TO BASE VOLTAGE : VEB(V)
Ta=125
°C
25
°C
-
55
°C
VCE=2V
VCE = 10V
Ta=25
°C



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com