công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VI-LUJ-IP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vicor Corporation

tên linh kiện VI-LUJ-IP
Giải thích chi tiết về linh kiện  50 to 600W Autoranging AC-DC Switchers
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VICOR [Vicor Corporation]
Trang chủ  http://www.vicorpower.com
Logo VICOR - Vicor Corporation

VI-LUJ-IP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vicor Corporation

  VI-LUJ-IP Datasheet HTML 1Page - Vicor Corporation VI-LUJ-IP Datasheet HTML 2Page - Vicor Corporation VI-LUJ-IP Datasheet HTML 3Page - Vicor Corporation VI-LUJ-IP Datasheet HTML 4Page - Vicor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Thermal Curves, 5V Output
Thermal Curves, 10 to 48V Output
0
75
150
225
300
375
450
525
600
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
Ambient Temperature (Deg. C)
0
25
50
75
100
125
150
175
200
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
Ambient Temperature (Deg. C)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
Ambient Temperature (Deg. C)
0
75
150
225
300
375
450
525
600
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
Ambient Temperature (Deg. C)
0
25
50
75
100
125
150
175
200
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
Ambient Temperature (Deg. C)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
Ambient Temperature (Deg. C)
Application Circuits
MOD DIS –
MOD DIS +
AC OK –
AC OK +
BUS OK –
BUS OK +
Internal
Supervisory
Circuits
(Optocouplers)
AC Mains
Earth Ground
L1
L2/N
GND
2-Up
and
3-Up
1-Up
VLINE
≥ 90 (180) Vac
AC Line
Interrupted
AC
Line
AC OK
BUS OK
T0 T1
T2
T3
T4
Conditions: Full Load 90 (180) Vac, AC Line
Time Interval
Min
Typ
Max
Units
Notes
T0-T1
0
0.1
1.0
ms
T2-T3
0
40
–
ms
Ride-through time
T2-T4
5
–
–
ms
Hold-up time
T3-T4
5
–
–
ms
AC fail warning time
Resistor Values for Trimming Standard Output Voltages
Nom. Output Voltage
5V
12V
15V
24V
28V
48V
Trim Range
R1(k
Ω)
0.953
15.8
22.1
41.2
48.7
90.9
+10%, -10%
R2(k
Ω)
909090
90
90
90
R2
+S
Trim
10K
R1
+ Vout
Vout RTN
+O
–O
–S
AC Mains Connections
Power Up and Power Down Sequencing
Output Trimming
Ambient Temperature (Deg. C)
Ambient Temperature (Deg. C)
Ambient Temperature (Deg. C)
Ambient Temperature (Deg. C)
Ambient Temperature (Deg. C)
Ambient Temperature (Deg. C)
LU Series
MU, PU Series
NU, QU, RU Series
LU Series
MU, PU Series
NU, QU, RU Series
FREE AIR
50 LFM
100 LFM
250 LFM
500 LFM
750 LFM
1000 LFM
FREE AIR
50 LFM
100 LFM
250 LFM
500 LFM
750 LFM
1000 LFM
FlatPAC 10/02
3 of 4



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com