công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SG1644J/883B bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện SG1644J/883B
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL HIGH SPEED DRIVER
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

SG1644J/883B bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Microsemi Corporation

  SG1644J/883B Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation SG1644J/883B Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation SG1644J/883B Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation SG1644J/883B Datasheet HTML 4Page - Microsemi Corporation SG1644J/883B Datasheet HTML 5Page - Microsemi Corporation SG1644J/883B Datasheet HTML 6Page - Microsemi Corporation SG1644J/883B Datasheet HTML 7Page - Microsemi Corporation SG1644J/883B Datasheet HTML 8Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
Rev 1.2a
Copyright
© 1997
11861 Western Avenue
∞
∞
∞
∞
∞ Garden Grove, CA 92841
3
(714) 898-8121
∞
∞
∞
∞
∞ FAX: (714) 893-2570
SG1644/SG2644/SG3644
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)
C
L = 1000pF
(Note 5)
C
L = 2500pF
C
L = 1000pF
(Note 5)
C
L = 2500pF
C
L = 1000pF
(Note 5)
C
L = 2500pF
C
L = 1000pF
(Note 5)
C
L = 2500pF
C
L = 2500pF, Freq. = 200KHz
Duty Cycle = 50%
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns
mA
Dynamic Characteristics (Note 6)
Propagation Delay High-Low
(TPHL)
Propagation Delay Low-High
(TPLH)
Rise Time (TTLH)
Fall Time (TTHL)
Supply Current (I
CC)
(both outputs)
Min.
Typ. Max.
40
50
30
40
35
50
30
50
40
Min.
Typ. Max.
30
35
25
30
30
40
25
40
35
26
18
30
30
30
SG1644
T
A=-55 °
°°°°C to 125°°°°°C
Test Conditions (Figure 1)
Parameter
Note 5. These parameters, specified at 1000pF, although guaranteed over recommended operating conditions, are not tested in production.
Note 6. V
CC = 15V.
AC TEST CIRCUIT AND SWITCHING TIME WAVEFORMS - FIGURE 1
FIGURE 4.
TRANSITION TIMES VS. AMBIENT TEMPERATURE
FIGURE 3.
PROPAGATION DELAY VS. SUPPLY VOLTAGE
FIGURE 2.
TRANSITION TIMES VS. SUPPLY VOLTAGE
CHARACTERISTIC CURVES
SG1644/2644/3644
T
A
= 25
°°°°°C
Units



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com