công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NX2113 bảng dữ liệu(PDF) 19 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện NX2113
Giải thích chi tiết về linh kiện  300kHz & 600kHz SYNCHRONOUS PWM CONTROLLER WITH PROGRAMMABLE BUS UVLO
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

NX2113 bảng dữ liệu(HTML) 19 Page - Microsemi Corporation

Back Button NX2113 Datasheet HTML 11Page - Microsemi Corporation NX2113 Datasheet HTML 12Page - Microsemi Corporation NX2113 Datasheet HTML 13Page - Microsemi Corporation NX2113 Datasheet HTML 14Page - Microsemi Corporation NX2113 Datasheet HTML 15Page - Microsemi Corporation NX2113 Datasheet HTML 16Page - Microsemi Corporation NX2113 Datasheet HTML 17Page - Microsemi Corporation NX2113 Datasheet HTML 18Page - Microsemi Corporation NX2113 Datasheet HTML 19Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 19 / 19 page
background image
NX2113/2113A
19
Rev. 2.0
11/18/05
TYPICAL APPLICATION
Single Supply 5V Input
Figure 20 - Application of NX2113 A for 5V input and 1.6V output with ceramic output capacitors
4.7pF
C1
787
20k 1%
R2
820pF
C3
0.1uF
C7
Co
330pF
C2
L1 3.3uH
M2
M1
D1
+5V
Vin
Cin
1uF
C5
1uF
C6
Vcc
BST
Fb
Comp
SW
Hdrv
Ldrv
PGnd
6
1
2
10
4
8
9
R3
3
10 x 22uF
X7R
3 x 22uF
X7R
Vout
10k 1%
R1
PVcc
5
EN
7
+1.2V,4A
Gnd
11
1uF
C8
10
R5
120k
R4
L2 1uH
C4
10uF
X7R



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com