công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BU7441G bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Rohm

tên linh kiện BU7441G
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Voltage Operation CMOS Operational Amplifiers
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BU7441G bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Rohm

Back Button BU7441G Datasheet HTML 17Page - Rohm BU7441G Datasheet HTML 18Page - Rohm BU7441G Datasheet HTML 19Page - Rohm BU7441G Datasheet HTML 20Page - Rohm BU7441G Datasheet HTML 21Page - Rohm BU7441G Datasheet HTML 22Page - Rohm BU7441G Datasheet HTML 23Page - Rohm BU7441G Datasheet HTML 24Page - Rohm BU7441G Datasheet HTML 25Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 33 page
background image
BU7261G,BU7261SG,BU7241G,BU7241SG,BU7262F/FVM,BU7262SF/FVM,BU7242F/FVM,BU7242SF/FVM
BU7461G,BU7461SG,BU7441G,BU7441SG,BU7462F/FVM,BU7462SF/FVM,BU7442F/FVM,BU7442SF/FVM
Technical Note
21/32
www.rohm.com
2009.05 - Rev.A
© 2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
0
200
400
600
800
0
50
100
150
AMBIENT TEMPERATURE [°C]
0
200
400
600
800
050
100
150
AMBIENT TEMPERATURE [°C]
0
100
200
300
024
6
SUPPLY VOLTAGE [V]
0
2
4
6
02
4
6
SUPPLY VOLTAGE [V]
0
8
15
23
30
01
23
OUTPUT VOLTAGE [V]
0
3
6
9
12
02
46
SUPPLY VOLTAGE [V]
0
20
40
60
80
01
2
3
OUTPUT VOLTAGE [V]
0
200
400
600
800
-60
-30
0
30
60
90
120
AMBIENT TEMPERATURE [°C]
0
2
4
6
-60
-30
0
30
60
90
120
AMBIENT TEMPERATURE [°C]
0
2
4
6
8
-60
-30
0
30
60
90
120
AMBIENT TEMPERATURE [°C]
0
20
40
60
-60
-30
0
30
60
90
120
AMBIENT TEMPERATURE [°C]
0
5
10
15
20
-60
-30
0
306090
120
AMBIENT TEMPERATURE [°C]
○
BU7442 family
(*) The above data is ability value of sample, it is not guaranteed. BU7442F/FVM:-40[℃]~+85[℃] BU7442SF/FVM:-40[℃]~+105[℃]
1.7V
BU7442 family
BU7442 family
BU7442 family
BU7442 family
BU7442 family
BU7442 family
BU7442 family
BU7442 family
BU7442 family
BU7442 family
3.0V
1.7V
5.5V
-40℃
25℃
85℃
105℃
-40℃
25℃
85℃
105℃
1.7V
5.5V
3.0V
-40℃
25℃
85℃
105℃
5.5V
3.0V
1.7V
5.5V
3.0V
BU7442F
BU7442FVM
BU7442SF
BU7442SFVM
1.7V
5.5V
3.0V
-40℃
25℃
85℃
85℃
-40℃
25℃
105℃
85
105
105℃
BU7442 family
BU7442 family
Output Voltage Low – Supply Voltage
(RL=10[kΩ])
Output Sink Current – Ambient
Temperature(VOUT=VSS+0.4[V])
Supply Current – Supply Voltage
Supply Current – Ambient Temperature
Output Voltage High – Supply Voltage
(RL=10[kΩ])
Output Voltage High – Ambient Temperature
(RL=10[kΩ])
Output Voltage Low – Ambient Temperature
(RL=10[kΩ])
Output Sink Current – Output
Voltage(VDD=3[V])
Derating curve
Derating curve
Output Source Current – Ambient
Temperature(VOUT=VDD-0.4[V])
Output Source Current – Output Voltage
(VDD=3.0[V])
Fig. 162
Fig. 163
Fig. 164
Fig. 165
Fig. 166
Fig. 167
Fig. 168
Fig. 169
Fig. 170
Fig. 171
Fig. 172
Fig. 173



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com