công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MV32007 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện MV32007
Giải thích chi tiết về linh kiện  GaAs Varactor Diodes Hyperabrupt
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

MV32007 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Microsemi Corporation

  MV32007 Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation MV32007 Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation MV32007 Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation MV32007 Datasheet HTML 4Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
MV30011 – MV34010
Microsemi
Microwave Products
75 Technology Drive, Lowell, MA. 01851, 978-442-5600, Fax: 978-937-3748
Page
3
GaAs Varactor Diodes
Hyperabrupt
TM
®
Copyright
 2008
Rev: 2009-05-11
High Q Constant Gamma Tuning Varactors (Specifications @ 25°)
1
Capacitance is specified at 1 MHz.
2
Measured by DeLoach Technique and referenced to 50 MHz.
3
Tightened tolerances available upon request.
4
Package capacitance is 0.15 pF is included in the above specification.
5
The capacitance ratio is calculated using CP = 0.15 pF. Ratios will vary
depending upon package selection.
Gamma = 1.50
Part
Number
CT @ 4 V
± 10%
(pF)1, 3, 4
Typ.
CT @ 2 V
CT @ 12V5
Min.
VBR @
10 A (V)
Typ.
Q @ -4 V2
MV34001
0.5
4.5
15
3000
MV34002
1.0
5.9
15
2500
MV34003
1.8
7.1
15
2500
MV34004
2.8
7.3
15
2500
MV34005
2.2
7.4
15
1800
MV34006
2.5
7.6
15
1800
MV34007
3.0
7.9
15
1800
MV34008
3.8
8.1
15
1800
MV34009
4.5
8.3
15
1200
MV34010
10.0
8.9
15
1200



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com