công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MS1051 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện MS1051
Giải thích chi tiết về linh kiện  RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APLICATIONS
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

MS1051 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Microsemi Corporation

  MS1051 Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation MS1051 Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation MS1051 Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation MS1051 Datasheet HTML 4Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
MS1051
Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and informations contained herein,
Visit our website at www.microsemi.com or contact our factory direct.
DESCRIPTION:
The MS1051 is a 12.5 V Class C epitaxial silicon NPN planar
transistor designed primarily for HF communications. This
device utilizes state-of-the-art diffused emitter ballasting to
achieve extreme ruggedness under severe operating
conditions.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Tcase = 25
°C)
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCBO
Collector-Base Voltage
36
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
18
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
4.0
V
IC
Device Current
20
A
PDISS
Power Dissipation
290
W
TJ
Junction Temperature
+200
°C
TSTG
Storage TEmperature
-65 to +150
°C
THERMAL DATA
RTH(J-C)
Thermal Resistance Junction-case
0.6
°C/W
Revision B, January 2010
Features
• 30 MHz
• 12.5 VOLTS
• P
OUT = 100 WATTS
• G
PE = 12.0 dB MINIMUM
• IMD = –30 dBc
• GOLD METALLIZATION
• COMMON EMITTER CONFIGURATION
RF & MICROWAVE TRANSISTORS
HF SSB APLICATIONS


Số phần tương tự - MS1051

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Advanced Power Technolo...
MS1051 ADPOW-MS1051 Datasheet
91Kb / 4P
RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APPLICATIONS
More results

Mô tả tương tự - MS1051

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
SD1407 STMICROELECTRONICS-SD1407 Datasheet
45Kb / 4P
RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APPLICATIONS
Oct-1992
SD1411 STMICROELECTRONICS-SD1411 Datasheet
52Kb / 3P
RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APPLICATIONS
Oct-1992
SD1487 STMICROELECTRONICS-SD1487 Datasheet
63Kb / 5P
RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APPLICATIONS
Nov-1992
SD1730 STMICROELECTRONICS-SD1730 Datasheet
77Kb / 6P
RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APPLICATIONS
07-Sep-1994
logo
Microsemi Corporation
MS1226 MICROSEMI-MS1226 Datasheet
61Kb / 3P
RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APPLICATIONS
logo
Advanced Power Technolo...
MS1001 ADPOW-MS1001 Datasheet
118Kb / 3P
RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APPLICATIONS
MS1007 ADPOW-MS1007 Datasheet
161Kb / 4P
RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APPLICATIONS
MS1008 ADPOW-MS1008 Datasheet
185Kb / 5P
RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APPLICATIONS
logo
Microsemi Corporation
MS1076 MICROSEMI-MS1076 Datasheet
92Kb / 6P
RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APPLICATIONS
logo
STMicroelectronics
SD1726 STMICROELECTRONICS-SD1726_03 Datasheet
197Kb / 8P
RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APPLICATIONS
January, 10 2003
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com