công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MJE13007 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Wing Shing Computer Components

tên linh kiện MJE13007
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN SILICON TRANSISTOR(ELECTRONIC TRANSFORMERS , POWER SWICHING CIRCUIT)
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WINGS [Wing Shing Computer Components]
Trang chủ  http://www.wingshing.com/en
Logo WINGS - Wing Shing Computer Components

MJE13007 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Wing Shing Computer Components

  MJE13007 Datasheet HTML 1Page - Wing Shing Computer Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
CHARACTERISTIC
SYMBOL RATING UNIT
Collector-Base Voltage
VCBO
700
V
Collector-Emitter Voltage
VCEO
400
V
Emitter-Base Voltage
VEBO
9
V
Collector Current
Ic
8
A
Collector Power Dissipation
Pc
80
W
(Tc=25 )
Junction Temperature
Tj
150
Storage Temperature Range
Tstg
-55~+150
CHARACTERISTIC
SYMBOL
TEST
CONDITION
MIN. MAX. UNIT
Collector-Emitter Sustaining Voltage
VCEO(sus)
Ic=10m A, IB=0
400
-
V
Collector-Base Breakdown Voltage
V(BR)CBO
IE=0 , Ic=1m A
700
-
V
Emitter-Base Breakdown Voltage
V(BR) EBO
IE=1mA, IC=0
9-
V
Collector Cut off current
ICBO
VCB=700V IE=0
-10
A
Collector-Emitter Cut off Current
ICEO
VCE=400V IB=0
-10
A
Emitter-Base Cut off Voltage
IEBO
VEB=7V Ic=0
-10
A
DC Current Gain
hFE1
VCE=5V,Ic=2A,
8
50
-
hFE2
VCE=5V,Ic=5A,
5
30
-
Collector-Emitter Saturation Voltage
VCE(sat1)
Ic=2A, IB=0.4A
-1
V
VCE(sat2)
Ic=5A, IB=1A
-2
V
VCE(sat3)
Ic=8A, IB=2A
-3
V
Fall Time
tf
Ic=5A IB1=-1 B2=1A VCC=45V
-
0.9
S
Freqency Characteristics
f T
VCE=10V, IC=0.5A, f=1MHz
4
-
MHz
Wing Shing Computer Components Co., (H.K.)Ltd.
Tel:(852)2341 9276
Fax:(852)2797 8153
Homepage: http://www.wingshing.com
E-mail:
wsccltd@hkstar.com
MJE13007
NPN SILICON TRANSISTOR
ELECTRONIC TRANSFORMERS ,
POWER SWICHING CIRCUIT
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( T =25 C )
A
o
ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( T =25 C )
A
o


Số phần tương tự - MJE13007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mospec Semiconductor
MJE13007 MOSPEC-MJE13007 Datasheet
192Kb / 4P
POWER TRANSISTORS(8A,300-400V,80W)
logo
Motorola, Inc
MJE13007 MOTOROLA-MJE13007 Datasheet
337Kb / 10P
POWER TRANSISTOR 8.0 AMPERES 400 VOLTS 80/40 WATTS
logo
ON Semiconductor
MJE13007 ONSEMI-MJE13007 Datasheet
337Kb / 10P
POWER TRANSISTOR
May, 2001 ??Rev. 3
logo
STMicroelectronics
MJE13007 STMICROELECTRONICS-MJE13007 Datasheet
29Kb / 4P
SILICON NPN SWITCHING TRANSISTOR
Jun-1998
logo
KEC(Korea Electronics)
MJE13007 KEC-MJE13007 Datasheet
262Kb / 2P
TRIPLE DIFFUSED NPN TRANSISTOR (SWITCHING REGULATOR, HIGH VOLTAGE SWITCHING, HIGH SPEED DC-DC CONVERTER)
More results

Mô tả tương tự - MJE13007

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SC3267 TOSHIBA-2SC3267 Datasheet
151Kb / 2P
NPN EPITAXIAL TYPE (POWER AMPLIFIER, SWICHING APPLICATIONS)
logo
Wing Shing Computer Com...
MJE13005 WINGS-MJE13005 Datasheet
36Kb / 1P
NPN SILICON TRANSISTOR(ELECTRONIC TRANSFORMERS , POWER SWICHING CIRCUIT)
MJE13005B WINGS-MJE13005B Datasheet
67Kb / 1P
NPN SILICON TRANSISTOR(ELECTRONIC TRANSFORMERS , POWER SWICHING CIRCUIT)
logo
Rohm
2SC4937 ROHM-2SC4937 Datasheet
45Kb / 2P
Triple Diffused Planar NPN Silicon Transistor Swiching Regulator, High Speed DC-DC Converter
logo
Bourns Electronic Solut...
BUT11 BOURNS-BUT11 Datasheet
128Kb / 5P
NPN SILICON POWER TRANSISTOR
BUX84 BOURNS-BUX84 Datasheet
125Kb / 6P
NPN SILICON POWER TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
BAS140WS KEXIN-BAS140WS Datasheet
34Kb / 1P
SILICON SWICHING DIODE
2PB709A KEXIN-2PB709A Datasheet
40Kb / 2P
SILICON SWICHING DIODE
BAS16-03W KEXIN-BAS16-03W Datasheet
36Kb / 2P
SILICON SWICHING DIODE
logo
M/A-COM Technology Solu...
MRF10031 MA-COM-MRF10031 Datasheet
195Kb / 5P
Microwave Power Silicon NPN Transistor Microwave Power Silicon NPN Transistor
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com