công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

555-8064 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - CAMBION Electronic Components

tên linh kiện 555-8064
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface mount power inductors, 7mm low profile
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CAMBION [CAMBION Electronic Components]
Trang chủ  http://www.cambion.com
Logo CAMBION - CAMBION Electronic Components

555-8064 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - CAMBION Electronic Components

  555-8064 Datasheet HTML 1Page - CAMBION Electronic Components 555-8064 Datasheet HTML 2Page - CAMBION Electronic Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
CAMBION ®
Technical Data Sheet
Wearnes Cambion LTD
Castleton, Hope Valley, Derbyshire, S33 8WR, England
Telephone: +44(0)1433 621555 Fax: +44(0)1433 621290
Web: www.cambion.com Email: enquiries@cambion.com
Copyright© Cambion® Thursday, 20 February 2003
Page 1 of 2
555-8064 Surface mount power inductors, 7mm low profile, 10
µΗ thru 390µH
How to order code
555-8064-XXX-Y-ZZ
Basic Part No XXX = Inductance identifier, Y = tolerance, ZZ = packaging
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Basic Part Number
(XXX)-
Inductance
(
µΗ)
Frequency
(MHz)
DCR (max)
(Ω)
IDC (max)
(A)
-100
10
2.52
0.08
1.44
-120
12
2.52
0.09
1.39
-150
15
2.52
0.10
1.24
-180
18
2.52
0.11
1.10
-220
22
2.52
0.13
1.00
-270
27
2.52
0.15
0.90
-330
33
2.52
0.17
0.85
-390
39
2.52
0.22
0.74
-470
47
2.52
0.25
0.68
-560
56
2.52
0.28
0.64
-680
68
2.52
0.33
0.59
-820
82
2.52
0.41
0.54
-101
100
1KHz
0.48
0.45
-121
120
1KHz
0.54
0.40
-151
150
1KHz
0.75
0.35
-181
180
1KHz
1.02
0.31
-221
220
1KHz
1.20
0.30
-271
270
1KHz
1.31
0.28
-331
330
1KHz
1.50
0.24
555-8064
-391
390
1KHz
1.60
0.20
Other electrical specifications to order - Consult factory


Số phần tương tự - 555-8064

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CAMBION Electronic Comp...
555-8060 CAMBION-555-8060 Datasheet
47Kb / 2P
Surface mount power inductors, 4mm
555-8062 CAMBION-555-8062 Datasheet
48Kb / 2P
Surface mount power inductors, 5mm
555-8066 CAMBION-555-8066 Datasheet
47Kb / 2P
Surface mount power inductors, 7mm
555-8068 CAMBION-555-8068 Datasheet
47Kb / 2P
Surface mount power inductors, 9mm
More results

Mô tả tương tự - 555-8064

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
HM77 ETC-HM77 Datasheet
59Kb / 4P
Low Profile Surface Mount Inductors
logo
Bi technologies
HM70 BITECH-HM70 Datasheet
721Kb / 3P
High Power Shielded Low Profile Surface Mount Inductors
HM77 BITECH-HM77 Datasheet
651Kb / 2P
Low Profile Surface Mount Inductors
logo
API Delevan
LP404R-R36M API-LP404R-R36M Datasheet
281Kb / 1P
Commercial Low Profile Surface Mount Power Inductors
LP5035R-R15M API-LP5035R-R15M Datasheet
282Kb / 1P
Commercial Low Profile Surface Mount Power Inductors
logo
CAMBION Electronic Comp...
555-8066 CAMBION-555-8066 Datasheet
47Kb / 2P
Surface mount power inductors, 7mm
logo
API Delevan
LP4040R API-LP4040R_10 Datasheet
173Kb / 1P
Commercial Low Profile Surface Mount Power Inductors
logo
Bi technologies
HM77 BITECH-HM77_15 Datasheet
883Kb / 2P
Low Profile Surface Mount Inductors
logo
TT Electronics.
HM70 TTELEC-HM70 Datasheet
698Kb / 3P
High Power Shielded Low Profile Surface Mount Inductors
HM77 TTELEC-HM77 Datasheet
897Kb / 2P
Low Profile Surface Mount Inductors
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com