công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5F2L357CDFP bảng dữ liệu(PDF) 57 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện R5F2L357CDFP
Giải thích chi tiết về linh kiện  RENESAS MCU
PDF  76 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F2L357CDFP bảng dữ liệu(HTML) 57 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F2L357CDFP Datasheet HTML 53Page - Renesas Technology Corp R5F2L357CDFP Datasheet HTML 54Page - Renesas Technology Corp R5F2L357CDFP Datasheet HTML 55Page - Renesas Technology Corp R5F2L357CDFP Datasheet HTML 56Page - Renesas Technology Corp R5F2L357CDFP Datasheet HTML 57Page - Renesas Technology Corp R5F2L357CDFP Datasheet HTML 58Page - Renesas Technology Corp R5F2L357CDFP Datasheet HTML 59Page - Renesas Technology Corp R5F2L357CDFP Datasheet HTML 60Page - Renesas Technology Corp R5F2L357CDFP Datasheet HTML 61Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 57 / 76 page
background image
REJ03B0293-0020 Rev.0.20
Mar 12, 2010
Page 55 of 72
Under development
Preliminary specification
Specifications in this manual are tentative and subject to change.
R8C/L35C Group, R8C/L36C Group, R8C/L38C Group, R8C/L3AC Group
5. Electrical Characteristics
Notes:
1.
The voltage is selected with bits LVLS0 to LVLS3 in the LCR1 register.
2.
Refer to Table 5.18 DC Characteristics (2), Table 5.20 DC Characteristics (4), and Table 5.22 DC Characteristics (6).
Table 5.15
LCD Drive Control Circuit Characteristics
(VCC = 1.8 to 5.5 V, VSS = 0 V, and Topr =
−20 to 85°C (N version) / −40 to 85°C
(D version), unless otherwise specified.)
Symbol
Parameter
Condition
Standard
Unit
Min.
Typ.
Max.
VLCD
LCD power supply voltage
VLCD = VL4
2.2
—
5.5
V
VL3
VL3 voltage
VL2
—
VL4
V
VL2
VL2 voltage
R8C/L35C
VL1
—
VL4
V
R8C/L36C, R8C/L38C, R8C/L3AC
VL1
—
VL3
V
VL1
VL1 voltage
1—
VL2
V
—
VL1 internally-generated voltage accuracy
(1)
Setting
voltage
−0.2
Setting
voltage
Setting
voltage
+0.2
V
f(FR)
Frame frequency
50
—
180
Hz
ILCD
LCD drive control circuit current
—
(Note 2)
—
µA
Table 5.16
Power-Off Mode Characteristics
(VCC = 2.2 to 5.5 V, VSS = 0 V, and Topr =
−20 to 85°C (N version) / −40 to 85°C
(D version), unless otherwise specified.)
Symbol
Parameter
Condition
Standard
Unit
Min.
Typ.
Max.
—
Power-off mode operating supply voltage
2.2
—
5.5
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com