công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

APT20M120JCU2 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện APT20M120JCU2
Giải thích chi tiết về linh kiện  ISOTOP짰 Boost chopper MOSFET SiC chopper diode Power module
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

APT20M120JCU2 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Microsemi Corporation

  APT20M120JCU2 Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation APT20M120JCU2 Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation APT20M120JCU2 Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation APT20M120JCU2 Datasheet HTML 4Page - Microsemi Corporation APT20M120JCU2 Datasheet HTML 5Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
APT20M120JCU2
www.microsemi.com
5- 5
Typical SiC Diode Performance Curve
Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction to Case vs Pulse Duration
0.9
0.7
0.5
0.3
0.1
0.05
Single Pulse
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
Rectangular Pulse Duration (Seconds)
Forward Characteristics
TJ=25°C
TJ=75°C
TJ=125°C
TJ=175°C
0
4
8
12
16
20
0
0.5
11.5
22.5
33.5
VF Forward Voltage (V)
Reverse Characteristics
TJ=25°C
TJ=75°C
TJ=125°C
TJ=175°C
0
25
50
75
100
400
600
800
1000 1200 1400 1600
VR Reverse Voltage (V)
Capacitance vs.Reverse Voltage
0
100
200
300
400
500
600
700
1
10
100
1000
VR Reverse Voltage
ISOTOP® is a registered trademark of ST Microelectronics NV
Microsemi reserves the right to change, without notice, the specifications and information contained herein
Microsemi's products are covered by one or more of U.S patents 4,895,810 5,045,903 5,089,434 5,182,234 5,019,522 5,262,336 6,503,786 5,256,583 4,748,103
5,283,202 5,231,474 5,434,095 5,528,058 6,939,743 7,352,045 5,283,201 5,801,417 5,648,283 7,196,634 6,664,594 7,157,886 6,939,743 7,342,262
and foreign patents. U.S and Foreign patents pending. All Rights Reserved.



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com