công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

HP31CF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD

tên linh kiện HP31CF
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN SILICON TRANSISTOR
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  HUASHAN [SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD]
Trang chủ  http://www.huashan.com.cn
Logo HUASHAN - SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD

HP31CF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD

  HP31CF Datasheet HTML 1Page - SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD HP31CF Datasheet HTML 2Page - SHANTOU HUASHAN ELECTRONIC DEVICES CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Shantou Huashan Electronic Devices Co.,Ltd.
█
APPLICATIONS
Medium Power Linear switching Applications.
█
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
█
ELECTRICAL CHARACTERISTICS(Ta=25℃)
Symbol
Characteristics
Min
Typ
Max Unit
Test Conditions
BVCEO
Collector-Emitter Breakdown Voltage
100
V
IC=30mA, IB=0
HFE(1) *DC Current Gain
25
VCE=4V, IC=1A
HFE(2) *DC Current Gain
10
50
VCE=4V, IC=3A
VCE(sat) *Collector- Emitter Saturation Voltage
1.2
V
IC=3A, IB=375mA
VBE(ON) *Base-Emitter On Voltage
1.8
V
VCE=4V, IC=3A
ICEO
Collector Cut-off Current
0.3
mA
VCB=60V, IB=0
ICES
Collector Cut-off Current
200
μA
VCE=100V, VEB=0
IEBO
Emitter Cut-off Current
1
mA
VEB=5V, IC=0
fT
Current Gain-Bandwidth Product
3.0
MHz
VCE=10V, IC=0.5A,f=1MHz
*Pulse Test:PW≤300μs,Duty cycle≤2%
Tstg——Storage Temperature………………………… -55~150℃
Tj——Junction Temperature…………………………………150℃
PC——Collector Dissipation(Tc=25℃)……………………………30W
PC——Collector Dissipation(Ta=25℃)……………………………2W
VCBO——Collector-Base Voltage………………………………100V
VCEO——Collector-Emitter Voltage……………………………100V
VEBO——Emitter-Base Voltage………………………………5V
IC——Collector Current(DC)………………………………………3A
IC——Collector Current(Pulse)……………………………………5A
Ib——Base Current………………………………………………1A
1―Base,B
2―Collector,C
3―Emitter,E
TO-220F
HP31CF
NPN SILICON TRANSISTOR


Số phần tương tự - HP31CF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AIC tech Inc.
HP31C103MCXS3WPEC AICTECH-HP31C103MCXS3WPEC Datasheet
82Kb / 4P
Useful of 4,000 hours at 85ºC
HP31C103MCYS2WPEC AICTECH-HP31C103MCYS2WPEC Datasheet
82Kb / 4P
Useful of 4,000 hours at 85ºC
HP31C153MCXS5WPEC AICTECH-HP31C153MCXS5WPEC Datasheet
82Kb / 4P
Useful of 4,000 hours at 85ºC
HP31C153MCYS3WPEC AICTECH-HP31C153MCYS3WPEC Datasheet
82Kb / 4P
Useful of 4,000 hours at 85ºC
HP31C153MCZS2WPEC AICTECH-HP31C153MCZS2WPEC Datasheet
82Kb / 4P
Useful of 4,000 hours at 85ºC
More results

Mô tả tương tự - HP31CF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Micro Electronics
2N3414 MICRO-ELECTRONICS-2N3414 Datasheet
48Kb / 1P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
2SC3731 NEC-2SC3731 Datasheet
193Kb / 3P
NPN SILICON TRANSISTOR
BA1A4M NEC-BA1A4M Datasheet
133Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
AA1L3Z NEC-AA1L3Z Datasheet
119Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
2SD1698 NEC-2SD1698 Datasheet
116Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
2SD1701 NEC-2SD1701 Datasheet
117Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Seme LAB
2N1616 SEME-LAB-2N1616 Datasheet
22Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Central Semiconductor C...
MPS3417 CENTRAL-MPS3417 Datasheet
58Kb / 1P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
NEC
NE688M23 NEC-NE688M23 Datasheet
19Kb / 2P
NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
KSC5603D FAIRCHILD-KSC5603D_10 Datasheet
115Kb / 5P
NPN Silicon Transistor, Planar Silicon Transistor
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com