công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCFMB300E6 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

tên linh kiện PCFMB300E6
Giải thích chi tiết về linh kiện  IGBT Module-Chopper
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation

PCFMB300E6 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

  PCFMB300E6 Datasheet HTML 1Page - Nihon Inter Electronics Corporation PCFMB300E6 Datasheet HTML 2Page - Nihon Inter Electronics Corporation PCFMB300E6 Datasheet HTML 3Page - Nihon Inter Electronics Corporation PCFMB300E6 Datasheet HTML 4Page - Nihon Inter Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
00
日本インター株式会社
PCFMB300E6
PCFMB300E6C
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
20
50
100
200
100
300
1000
3000
10000
30000
100000
Collector to Emitter Voltage VCE (V)
Fig.6- Capacitance vs. Collector to Emitter Voltage (Typical)
Cies
Coes
Cres
VGE=0V
f=1MHZ
TC=25°C
01
2
3
4
5
0
100
200
300
400
500
600
Collector to Emitter Voltage VCE (V)
Fig.2- Output Characteristics (Typical)
TC=125°C
11V
10V
VGE=20V
9V
8V
12V
15V
04
8
12
16
20
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Gate to Emitter Voltage VGE (V)
Fig.3- Collector to Emitter On Voltage
vs. Gate to Emitter Voltage (Typical)
TC=25°C
IC=150A
600A
300A
0
4
8
121620
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Gate to Emitter Voltage VGE (V)
Fig.4- Collector to Emitter On Voltage
vs. Gate to Emitter Voltage (Typical)
IC=150A
600A
TC=125°C
300A
0
200
400
600
800
1000
1200
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Total Gate Charge Qg (nC)
Fig.5- Gate Charge vs. Collector to Emitter Voltage (Typical)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
VCE=300V
200V
100V
RL=1.0
TC=25°C
01
2
3
4
5
0
100
200
300
400
500
600
Collector to Emitter Voltage VCE (V)
Fig.1- Output Characteristics (Typical)
TC=25°C
11V
10V
VGE=20V
9V
8V
12V
15V



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com