công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCFMB200E6 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

tên linh kiện PCFMB200E6
Giải thích chi tiết về linh kiện  IGBT Module-Chopper
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NIEC [Nihon Inter Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.niec.co.jp
Logo NIEC - Nihon Inter Electronics Corporation

PCFMB200E6 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Nihon Inter Electronics Corporation

  PCFMB200E6 Datasheet HTML 1Page - Nihon Inter Electronics Corporation PCFMB200E6 Datasheet HTML 2Page - Nihon Inter Electronics Corporation PCFMB200E6 Datasheet HTML 3Page - Nihon Inter Electronics Corporation PCFMB200E6 Datasheet HTML 4Page - Nihon Inter Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
00
日本インター株式会社
PCFMB200E6
1
3
10
30
1
3
10
30
100
300
Series Gate Impedance RG ( )
Fig.12- Series Gate Impedance vs. Switching Loss
EOFF
EON
VCC=300V
IC=200A
VGE=±15V
TC=125°C
Inductive Load
ERR
0
50
100
150
200
250
300
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
Collector Current IC (A)
Fig.7- Collector Current vs. Switching Time (Typical)
tOFF
tf
tr(V
CE)
tON
VCC=300V
RG=3.6
VGE=±15V
TC=25°C
Resistive Load
1
3
10
30
100
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
Series Gate Impedance RG ( )
Fig.8- Series Gate Impedance vs. Switching Time (Typical)
VCC=300V
IC=200A
VGE=±15V
TC=25°C
Resistive Load
tf
tr(V
CE)
ton
toff
1
3
10
30
100
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
5
10
Series Gate Impedance RG ( )
Fig.10- Series Gate Impedance vs. Switching Time
VCC=300V
IC=200A
VGE=±15V
TC=125°C
Inductive Load
tf
tr(I
C)
ton
toff
0
50
100
150
200
250
300
0
4
8
12
16
20
Collector Current IC (A)
Fig.11- Collector Current vs. Switching Loss
EOFF
EON
VCC=300V
RG=3.6
VGE=±15V
TC=125°C
Inductive Load
ERR
0
50
100
150
200
250
300
0.001
0.01
0.1
1
10
Collector Current IC (A)
Fig.9- Collector Current vs. Switching Time
tOFF
tf
tr(Ic)
tON
VCC=300V
RG=3.6
VGE=±15V
TC=125°C
Inductive Load



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com