công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XS3F-M8PVC3S2M bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Omron Electronics LLC

tên linh kiện XS3F-M8PVC3S2M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Round Water-resistant Connectors (M8)
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OMRON [Omron Electronics LLC]
Trang chủ  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

XS3F-M8PVC3S2M bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Omron Electronics LLC

  XS3F-M8PVC3S2M Datasheet HTML 1Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC3S2M Datasheet HTML 2Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC3S2M Datasheet HTML 3Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC3S2M Datasheet HTML 4Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC3S2M Datasheet HTML 5Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC3S2M Datasheet HTML 6Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC3S2M Datasheet HTML 7Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC3S2M Datasheet HTML 8Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC3S2M Datasheet HTML 9Page - Omron Electronics LLC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
Round Water-resistant Connectors (M8)
XS3
169
Ordering Information
Model Number Legend
Use this model number legend to identify products from their model number.
When ordering, use a model number from the table in Ordering Information.
1. Screw Type
M8:
M8 size
2. Cable type
PVC: PVC cable
PUR: PUR cable
3. Number of Poles
3:
3 poles
4:
4 poles
4. Shape
A:
Angled
S:
Straight
5. Cable Length
03M: 0.3 m
1M:
1 m
Connector
Size
Cable material
Poles
Type
Length (m)
Product description
plug
M8
PVC
3
Angled
0.3
XS3H-M8PVC3A03M
1
XS3H-M8PVC3A1M
Straight
0.3
XS3H-M8PVC3S03M
1
XS3H-M8PVC3S1M
4
Angled
0.3
XS3H-M8PVC4A03M
1
XS3H-M8PVC4A1M
Straight
0.3
XS3H-M8PVC4S03M
1
XS3H-M8PVC4S1M
PUR
3
Angled
0.3
XS3H-M8PUR3A03M
1
XS3H-M8PUR3A1M
Straight
0.3
XS3H-M8PUR3S03M
1
XS3H-M8PUR3S1M
4
Angled
0.3
XS3H-M8PUR4A03M
1
XS3H-M8PUR4A1M
Straight
0.3
XS3H-M8PUR4S03M
1
XS3H-M8PUR4S1M
XS3H - M8
@@@ @ @ @@M
12
3
4
5



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com