công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EY3A-112 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Omron Electronics LLC

tên linh kiện EY3A-112
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Beam Sensor (1 Beam: 125 mm)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OMRON [Omron Electronics LLC]
Trang chủ  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

EY3A-112 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Omron Electronics LLC

  EY3A-112 Datasheet HTML 1Page - Omron Electronics LLC EY3A-112 Datasheet HTML 2Page - Omron Electronics LLC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Single Beam Sensor (1 Beam: 125 mm)
EY3A-112
137
■ Characteristics (Paper Table Glass: t = 6 mm max., Transparency Rate: 90% min.)
(Ta =0
° C to 65° C)
Note: 1. The data shown are initial data.
2. Optical darkness (OD) is defined by the following formula:
P
IN (mW): Light power incident upon the document
P
OUT (mW): Reflected light power from the document
■ Optical Path Arrangement
■ Engineering Data
Item
Characteristic value
Sensing density
Lusterless paper with an OD of 0.6 max. (sensing distance: 125 mm) (see note)
Non-sensing distance
185 mm (from the top of the sensor), OD: 0.05
Paper sensing distance
125 mm (from the top of the sensor)
Ambient illumination
Sunlight: 3,000 lx max., fluorescent light: 2,000 lx max.
OD =
− log
10
POUT
PIN
13 dia.
4 dia.
185 min.
(beam diameter)
(beam center)
Paper supporting plate
Glass
125 (standard value)
8.5
(beam center)
Distance Characteristics (Estimated Lower-limit Value)
Distance (mm)
4.75 V
5.0 V
5.25 V



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com