công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPD4123K bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TPD4123K
Giải thích chi tiết về linh kiện  Intelligent Power Device High Voltage Monolithic Silicon Power IC
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TPD4123K bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TPD4123K Datasheet HTML 15Page - Toshiba Semiconductor TPD4123K Datasheet HTML 16Page - Toshiba Semiconductor TPD4123K Datasheet HTML 17Page - Toshiba Semiconductor TPD4123K Datasheet HTML 18Page - Toshiba Semiconductor TPD4123K Datasheet HTML 19Page - Toshiba Semiconductor TPD4123K Datasheet HTML 20Page - Toshiba Semiconductor TPD4123K Datasheet HTML 21Page - Toshiba Semiconductor TPD4123K Datasheet HTML 22Page - Toshiba Semiconductor TPD4123K Datasheet HTML 23Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 23 page
background image
TPD4123K
2008-05-14
21
Turn-On/Off Loss (low side IGBT
+ high side FRD)
LW = 0V
VCC = 15V
HW = 0V
LU = PG
LV = 0V
HV = 0V
HU = 0V
IM
L
VM
VBB/U = 280V
5mH
2.2μF
Input (LU = PG)
IGBT (C-E Voltage)
(U-GND)
Wtoff
Wton
Power Supply Current



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com