công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LT6201CS8PBF bảng dữ liệu(PDF) 17 Page - Linear Technology

tên linh kiện LT6201CS8PBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  165MHz, Rail-to-Rail Input and Output, 0.95nV/?숰z Low Noise, Op Amp Family
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LT6201CS8PBF bảng dữ liệu(HTML) 17 Page - Linear Technology

Back Button LT6201CS8PBF Datasheet HTML 13Page - Linear Technology LT6201CS8PBF Datasheet HTML 14Page - Linear Technology LT6201CS8PBF Datasheet HTML 15Page - Linear Technology LT6201CS8PBF Datasheet HTML 16Page - Linear Technology LT6201CS8PBF Datasheet HTML 17Page - Linear Technology LT6201CS8PBF Datasheet HTML 18Page - Linear Technology LT6201CS8PBF Datasheet HTML 19Page - Linear Technology LT6201CS8PBF Datasheet HTML 20Page - Linear Technology LT6201CS8PBF Datasheet HTML 21Page - Linear Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 26 page
background image
17
62001fd
LT6200/LT6200-5
LT6200-10/LT6201
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS LT6200-5
Common Mode Rejection Ratio
vs Frequency
Maximum Undistorted Output
Signal vs Frequency
2nd and 3rd Harmonic Distortion
vs Frequency
FREQUENCY (Hz)
40
80
120
20
60
100
10k
1M
10M
100M
1G
6200 G54
0
100k
VS = 5V, 0V
VCM = VS/2
FREQUENCY (Hz)
3
9
10
2
1
8
5
7
6
4
10k
1M
10M
100M
6200 G55
0
100k
VS = ±5V
AV = 5
TA = 25°C
FREQUENCY (Hz)
10k
–100
–60
–50
–40
100k
1M
10M
6200 G56
–70
–80
–90
AV = 5
VO = 2VP-P
VS = ±2.5V
RL = 100Ω, 3RD
RL = 100Ω, 2ND
RL = 1k, 2ND
RL = 1k, 3RD
2nd and 3rd Harmonic Distortion
vs Frequency
±5V Large-Signal Response
Output-Overdrive Recovery
FREQUENCY (Hz)
10k
–110
–100
–60
–50
–40
100k
1M
10M
6200 G57
–70
–80
–90
AV = 5
VO = 2VP-P
VS = ±5V
RL = 100Ω, 3RD
RL = 100Ω, 2ND
RL = 1k, 3RD
RL = 1k, 2ND
Input Referred High Frequency
Noise Spectrum
5V Small-Signal Response
50ns/DIV
VS = ±5V
AV = 5
RL = 1k
CL = 10.8pF SCOPE PROBE
5V
–5V
0V
2V/DIV
6200 G58
50ns/DIV
VS = 5V, 0V
AV = 5
CL = 10.8pF SCOPE PROBE
0V
VIN
1V/DIV
0V
VOUT
2V/DIV
6200 G59
50ns/DIV
VS = 5V, 0V
AV = 5
RL = 1k
CL = 10.8pF SCOPE PROBE
0V
50mV/DIV
6200 G60
15MHz/DIV
NOISE LIMITED BY INSTRUMENT NOISE FLOOR
100kHz
150MHz
1nV/√Hz/DIV
0nV
10nV
6200 G61



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com