công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LTC6246CS6TRMPBF bảng dữ liệu(PDF) 20 Page - Linear Technology

tên linh kiện LTC6246CS6TRMPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  180MHz, 1mA Power Efficient Rail-to-Rail I/O Op Amps
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LINER [Linear Technology]
Trang chủ  http://www.linear.com
Logo LINER - Linear Technology

LTC6246CS6TRMPBF bảng dữ liệu(HTML) 20 Page - Linear Technology

Back Button LTC6246CS6TRMPBF Datasheet HTML 16Page - Linear Technology LTC6246CS6TRMPBF Datasheet HTML 17Page - Linear Technology LTC6246CS6TRMPBF Datasheet HTML 18Page - Linear Technology LTC6246CS6TRMPBF Datasheet HTML 19Page - Linear Technology LTC6246CS6TRMPBF Datasheet HTML 20Page - Linear Technology LTC6246CS6TRMPBF Datasheet HTML 21Page - Linear Technology LTC6246CS6TRMPBF Datasheet HTML 22Page - Linear Technology LTC6246CS6TRMPBF Datasheet HTML 23Page - Linear Technology LTC6246CS6TRMPBF Datasheet HTML 24Page - Linear Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 24 page
background image
LTC6246/LTC6247/LTC6248
0
624678fa
package DescripTion
MS Package
16-Lead Plastic MSOP
(Reference LTC DWG # 05-08-1669 Rev Ø)
MSOP (MS16) 1107 REV Ø
0.53 0.152
(.021 .006)
SEATING
PLANE
0.18
(.007)
1.10
(.043)
MAX
0.17 –0.27
(.007 – .011)
TYP
0.86
(.034)
REF
0.50
(.0197)
BSC
16151413121110
1 2 3 4 5 6 7 8
9
NOTE:
1. DIMENSIONS IN MILLIMETER/(INCH)
2. DRAWING NOT TO SCALE
3. DIMENSION DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS.
MOLD FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS SHALL NOT EXCEED 0.152mm (.006") PER SIDE
4. DIMENSION DOES NOT INCLUDE INTERLEAD FLASH OR PROTRUSIONS.
INTERLEAD FLASH OR PROTRUSIONS SHALL NOT EXCEED 0.152mm (.006") PER SIDE
5. LEAD COPLANARITY (BOTTOM OF LEADS AFTER FORMING) SHALL BE 0.102mm (.004") MAX
0.254
(.010)
0 – 6 TYP
DETAIL “A”
DETAIL “A”
GAUGE PLANE
5.23
(.206)
MIN
3.20 – 3.45
(.126 – .136)
0.889 0.127
(.035 .005)
RECOMMENDED SOLDER PAD LAYOUT
0.305 0.038
(.0120 .0015)
TYP
0.50
(.0197)
BSC
4.039 0.102
(.159 .004)
(NOTE 3)
0.1016 0.0508
(.004 .002)
3.00 0.102
(.118 .004)
(NOTE 4)
0.280 0.076
(.011 .003)
REF
4.90 0.152
(.193 .006)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com