công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32F100R8H7B bảng dữ liệu(PDF) 75 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32F100R8H7B
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low & medium-density value line, advanced ARM-based 32-bit MCU Low & medium-density value line, advanced ARM-based 32-bit MCU
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32F100R8H7B bảng dữ liệu(HTML) 75 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32F100R8H7B Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics STM32F100R8H7B Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics STM32F100R8H7B Datasheet HTML 73Page - STMicroelectronics STM32F100R8H7B Datasheet HTML 74Page - STMicroelectronics STM32F100R8H7B Datasheet HTML 75Page - STMicroelectronics STM32F100R8H7B Datasheet HTML 76Page - STMicroelectronics STM32F100R8H7B Datasheet HTML 77Page - STMicroelectronics STM32F100R8H7B Datasheet HTML 78Page - STMicroelectronics STM32F100R8H7B Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 75 / 84 page
background image
STM32F100x4, STM32F100x6, STM32F100x8, STM32F100xB
Package characteristics
Doc ID 16455 Rev 2
75/84
Figure 38.
LQFP64 – 10 x 10 mm, 64 pin low-profile quad
flat package outline(1)
Figure 39.
Recommended
footprint(1)(2)
1.
Drawing is not to scale.
2.
Dimensions are in millimeters.
5W_ME
L
A1
K
L1
c
A
A2
ccc
C
D
D1
D3
E3 E1 E
32
33
48
49
b
64
1
Pin 1
identification
16
17
48
32
49
64
17
116
1.2
0.3
33
10.3
12.7
10.3
0.5
7.8
12.7
ai14909
Table 48.
LQFP64 – 10 x 10 mm, 64-pin low-profile quad flat package mechanical data
Symbol
millimeters
inches(1)
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
1.60
0.0630
A1
0.05
0.15
0.0020
0.0059
A2
1.35
1.40
1.45
0.0531
0.0551
0.0571
b
0.17
0.22
0.27
0.0067
0.0087
0.0106
c
0.09
0.20
0.0035
0.0079
D
12.00
0.4724
D1
10.00
0.3937
E
12.00
0.4724
E1
10.00
0.3937
e
0.50
0.0197
0°
3.5°
7°
0°
3.5°
7°
L
0.45
0.60
0.75
0.0177
0.0236
0.0295
L1
1.00
0.0394
Number of pins
N64
1.
Values in inches are converted from mm and rounded to 4 decimal digits.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com