công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADL5801 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADL5801
Giải thích chi tiết về linh kiện  High IP3, 10 MHz to 6 GHz, Active Mixer
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADL5801 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices

  ADL5801 Datasheet HTML 1Page - Analog Devices ADL5801 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices ADL5801 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices ADL5801 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices ADL5801 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADL5801 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADL5801 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADL5801 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADL5801 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 20 page
background image
ADL5801
Rev. 0 | Page 4 of 20
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Table 2.
Parameter
Rating
Supply Voltage, VPOS
5.5 V
VSET, ENBL
5.5 V
IFOP, IFON
5.5 V
RFIN Power
20 dBm
Internal Power Dissipation
1.2 W
θJA (Exposed Paddle Soldered Down)1
26.5°C/W
θJC (at Exposed Paddle)
8.7°C/W
Maximum Junction Temperature
150°C
Operating Temperature Range
−40°C to +85°C
Storage Temperature Range
−65°C to +150°C
1
As measured on the evaluation board. For details, see the Evaluation Board
section.
Stresses above those listed under Absolute Maximum Ratings
may cause permanent damage to the device. This is a stress
rating only; functional operation of the device at these or any
other conditions above those indicated in the operational
section of this specification is not implied. Exposure to absolute
maximum rating conditions for extended periods may affect
device reliability.
ESD CAUTION



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com