công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SSF3620 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Silikron Semiconductor Co.,LTD.

tên linh kiện SSF3620
Giải thích chi tiết về linh kiện  PWM applications
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILIKRON [Silikron Semiconductor Co.,LTD.]
Trang chủ  http://www.silikron.com
Logo SILIKRON - Silikron Semiconductor Co.,LTD.

SSF3620 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Silikron Semiconductor Co.,LTD.

  SSF3620 Datasheet HTML 1Page - Silikron Semiconductor Co.,LTD. SSF3620 Datasheet HTML 2Page - Silikron Semiconductor Co.,LTD. SSF3620 Datasheet HTML 3Page - Silikron Semiconductor Co.,LTD. SSF3620 Datasheet HTML 4Page - Silikron Semiconductor Co.,LTD. SSF3620 Datasheet HTML 5Page - Silikron Semiconductor Co.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
SSF3620
Gate-Body Leakage Current
I
V =±20V,V =0V
±100
nA
GSS
GS
DS
ON CHARACTERISTICS (Note 3)
Gate Threshold Voltage
V
V =V
GS(th)
DS
GS,ID=250μA
1
1.5
2
V
V =4.5V, I
GS
D=3.5A
21
30
mΩ
Drain-Source On-State Resistance
RDS(ON)
V =10V, I
GS
D=7A
15.5
22
mΩ
Forward Transconductance
g
V =5V,I
FS
DS
D=11A
10
S
DYNAMIC CHARACTERISTICS (Note4)
Input Capacitance
C
600
PF
lss
Output Capacitance
Coss
75
PF
V =15V,V
Reverse Transfer Capacitance
Crss
DS
GS=0V,
F=1.0MHz
45
PF
SWITCHING CHARACTERISTICS (Note 4)
Turn-on Delay Time
t
4
nS
d(on)
Turn-on Rise Time
t
12
nS
r
Turn-Off Delay Time
td(off)
22
nS
V =15V,V =10V,R
Turn-Off Fall Time
tf
DS
GS
GEN=6Ω
ID=1A
4
nS
Total Gate Charge
Q
12
nC
g
Gate-Source Charge
Qgs
1.2
nC
V =15V,I
Gate-Drain Charge
Qgd
DS
D=7A,VGS=10V
3.8
nC
Body Diode Reverse Recovery Time
T
13
nS
rr
IF=7A, dI/dt=100A/µs
Body Diode Reverse Recovery Charge
Q
7
nC
rr
DRAIN-SOURCE DIODE CHARACTERISTICS
Diode Forward Voltage (Note 3)
V
V =0V,I =3A
0.7
1.2
V
SD
GS
S
NOTES:
1.
Repetitive Rating: Pulse width limited by maximum junction temperature.
2.
Surface Mounted on 1in2 FR4 Board, t ≤ 10 sec.
3.
Pulse Test: Pulse Width ≤ 300μs, Duty Cycle ≤ 2%.
4.
Guaranteed by design, not subject to production testing.
©Silikron Semiconductor CO.,LTD.
2
http://www.silikron.com
v1.0



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com