công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLSH38TP bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Marktech Corporate

tên linh kiện TLSH38TP
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOSHIBA InGaA?밣 LED
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MARKTECH [Marktech Corporate]
Trang chủ  http://www.marktechopto.com
Logo MARKTECH - Marktech Corporate

TLSH38TP bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Marktech Corporate

  TLSH38TP Datasheet HTML 1Page - Marktech Corporate TLSH38TP Datasheet HTML 2Page - Marktech Corporate TLSH38TP Datasheet HTML 3Page - Marktech Corporate TLSH38TP Datasheet HTML 4Page - Marktech Corporate TLSH38TP Datasheet HTML 5Page - Marktech Corporate TLSH38TP Datasheet HTML 6Page - Marktech Corporate TLSH38TP Datasheet HTML 7Page - Marktech Corporate  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
TLRMH38TP(F),TLSH38TP(F),TLOH38TP(F),TLYH38TP(F)
2005-09-12
4
TLSH38TP(F)
50
30
10
3
1
5
100
2.0
1.6
2.3
1.7
2.1
1.8
1.9
2.2
Ta
= 25°C
Ambient temperature Ta (°C)
IF – Ta
Radiation pattern
Ta
= 25°C
40
0
120
60
0
40
80
20
20
60
80
100
Forward voltage VF
(V)
IF – VF
Forward current IF (mA)
IV – IF
Case temperature Tc (°C)
IV – Tc
Wavelength
λ (nm)
Relative luminous intensity – Wavelength
30
°
0
°
60
°
90
°
90
°
30
°
60
°
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
80
°
70
°
50
°
40
°
20
°
10
°
70
°
80
°
50
°
40
°
20
°
10
°
20
−20
80
0.1
1
0.3
0.5
0
40
60
3
10
1
100
100
10000
3
5
30
50
500
1000
30000
3000
5000
300
Ta
= 25°C
0.8
0
0.6
1.0
0.2
0.4
IF = 20 mA
Ta
= 25°C
600
560
680
580
620
640
660



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com