công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TLRMH38TP bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Marktech Corporate

tên linh kiện TLRMH38TP
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOSHIBA InGaA?밣 LED
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MARKTECH [Marktech Corporate]
Trang chủ  http://www.marktechopto.com
Logo MARKTECH - Marktech Corporate

TLRMH38TP bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Marktech Corporate

  TLRMH38TP Datasheet HTML 1Page - Marktech Corporate TLRMH38TP Datasheet HTML 2Page - Marktech Corporate TLRMH38TP Datasheet HTML 3Page - Marktech Corporate TLRMH38TP Datasheet HTML 4Page - Marktech Corporate TLRMH38TP Datasheet HTML 5Page - Marktech Corporate TLRMH38TP Datasheet HTML 6Page - Marktech Corporate TLRMH38TP Datasheet HTML 7Page - Marktech Corporate  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
TLRMH38TP(F),TLSH38TP(F),TLOH38TP(F),TLYH38TP(F)
2005-09-12
2
Electrical and Optical Characteristics (Ta
= 25°C)
Typ. Emission Wavelength
Luminous Intensity
IV
Forward Voltage
VF
Reverse Current
IR
Product Name
λd
λP
∆λ
IF
Min
Typ.
IF
Typ.
Max
IF
Max
VR
TLRMH38TP(F)
626
(636)
13
20
1530
4800
20
1.9
2.4
20
50
4
TLSH38TP(F)
613
(623)
13
20
2720
6500
20
2.0
2.4
20
50
4
TLOH38TP(F)
605
(612)
13
20
2720
7500
20
2.0
2.4
20
50
4
TLYH38TP(F)
587
(590)
13
20
2720
7000
20
2.0
2.4
20
50
4
Unit
nm
mA
mcd
mA
V
mA
µA
V
Precautions
Please be careful of the following:
• Soldering temperature: 260°C max, soldering time: 3 s max
(soldering portion of lead: up to 2 mm from the body of the device)
• If the lead is formed, the lead should be formed up to 5 mm from the body of the device without forming stress to
the resin. Soldering should be performed after lead forming.
• This visible LED lamp also emits some IR light.
If a photodetector is located near the LED lamp, please ensure that it will not be affected by this IR light.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com