công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS8GCF600 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Transcend Information. Inc.

tên linh kiện TS8GCF600
Giải thích chi tiết về linh kiện  600X CompactFlash Card
PDF  87 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
Trang chủ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS8GCF600 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Transcend Information. Inc.

Back Button TS8GCF600 Datasheet HTML 18Page - Transcend Information. Inc. TS8GCF600 Datasheet HTML 19Page - Transcend Information. Inc. TS8GCF600 Datasheet HTML 20Page - Transcend Information. Inc. TS8GCF600 Datasheet HTML 21Page - Transcend Information. Inc. TS8GCF600 Datasheet HTML 22Page - Transcend Information. Inc. TS8GCF600 Datasheet HTML 23Page - Transcend Information. Inc. TS8GCF600 Datasheet HTML 24Page - Transcend Information. Inc. TS8GCF600 Datasheet HTML 25Page - Transcend Information. Inc. TS8GCF600 Datasheet HTML 26Page - Transcend Information. Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 87 page
background image
T
T
TS
S
S8
8
8G
G
G~
~
~3
3
32
2
2G
G
GC
C
CF
F
F6
6
60
0
00
0
0
600X CompactFlash Card
Transcend Information Inc.
V1.0
22
Configuration Register (Attribute Memory) Write Timing Specification
The Card Configuration write access time is defined as 250 ns. Detailed timing specifications are shown in Table
below.
Table: Configuration Register (Attribute Memory) Write Timing
Speed Version
250 ns
Item
Symbol
Min ns
Max ns
Write Cycle Time
tc(W)
250
Write Pulse Width
tw(HWE)
150
Address Setup Time
tsu(HA)
30
Write Recovery Time
trec(HWE)
30
Data Setup Time for WE
tsu(HD-HWEH)
80
Data Hold Time
th(HD)
30
Note: All times are in nanoseconds. Din signifies data provided by the system to the CompactFlash Storage Card .



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com