công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS1GDOM44V-S bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Transcend Information. Inc.

tên linh kiện TS1GDOM44V-S
Giải thích chi tiết về linh kiện  44-Pin IDE Flash Module
PDF  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRANSCEND [Transcend Information. Inc.]
Trang chủ  http://www.transcendusa.com
Logo TRANSCEND - Transcend Information. Inc.

TS1GDOM44V-S bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Transcend Information. Inc.

Back Button TS1GDOM44V-S Datasheet HTML 26Page - Transcend Information. Inc. TS1GDOM44V-S Datasheet HTML 27Page - Transcend Information. Inc. TS1GDOM44V-S Datasheet HTML 28Page - Transcend Information. Inc. TS1GDOM44V-S Datasheet HTML 29Page - Transcend Information. Inc. TS1GDOM44V-S Datasheet HTML 30Page - Transcend Information. Inc. TS1GDOM44V-S Datasheet HTML 31Page - Transcend Information. Inc. TS1GDOM44V-S Datasheet HTML 32Page - Transcend Information. Inc. TS1GDOM44V-S Datasheet HTML 33Page - Transcend Information. Inc. TS1GDOM44V-S Datasheet HTML 34Page - Transcend Information. Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 34 page
background image
T
T
Tr
rra
a
an
n
ns
s
sc
c
ce
e
en
n
nd
d
d 4
4
44
4
4---P
P
Piiin
n
n IIID
D
DE
E
E F
F
Fllla
a
as
s
sh
h
h M
M
Mo
o
od
d
du
u
ullle
e
e
T
T
TS
S
S1
1
12
2
28
8
8M
M
M ~
~
~ 8
8
8G
G
GD
D
DO
O
OM
M
M4
4
44
4
4V
V
V---S
S
S
Transcend Information Inc.
Ver 1.2
34
Ordering Information
The above technical information is based on industry standard data and has been tested to be reliable. However, Transcend
makes no warranty, either expressed or implied, as to its accuracy and assumes no liability in connection with the use of this
product. Transcend reserves the right to make changes to the specifications at any time without prior notice.
USA
Los Angeles:
E-mail: sales@transcendusa.com
Maryland:
E-mail: sales_md@transcendusa.com
www.transcendusa.com
CHINA
E-mail: sales@transcendchina.com
www.transcendchina.com
GERMANY
E-mail: vertrieb@transcend.de
www.transcend.de
HONG KONG
E-mail: sales@transcend.com.hk
www.transcendchina.com
JAPAN
E-mail: sales@transcend.co.jp
www.transcend.jp
THE NETHERLANDS
E-mail: sales@transcend.nl
www.transcend.nl
TAIWAN
No.70, XingZhong Rd., NeiHu Dist., Taipei, Taiwan, R.O.C
TEL +886-2-2792-8000
Fax +886-2-2793-2222
E-mail: sales@transcend.com.tw
www.transcend.com.tw
United Kingdom
E-mail: sales@transcend-uk.com
www.transcend-uk.com
TS XXXX DOM 44 V-S
Pin Count:
40 = 40 pin
44 = 44 pin
Capacity:
128M-512M = 128 MB up to 512 MB
1G-8G = 1 GB up to 8 GB
IDE Flash Module
(Disk On Module)
Transcend Product
Type:
V = Vertical
H = Horizontal



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com