công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

dsPIC33FJ64GS610 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Microchip Technology

tên linh kiện dsPIC33FJ64GS610
Giải thích chi tiết về linh kiện  High-Performance, 16-bit Digital Signal Controllers
PDF  416 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

dsPIC33FJ64GS610 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Microchip Technology

Back Button dsPIC33FJ64GS610 Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology dsPIC33FJ64GS610 Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology dsPIC33FJ64GS610 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology dsPIC33FJ64GS610 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology dsPIC33FJ64GS610 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology dsPIC33FJ64GS610 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology dsPIC33FJ64GS610 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology dsPIC33FJ64GS610 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology dsPIC33FJ64GS610 Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 416 page
background image
dsPIC33FJ32GS406/606/608/610 and dsPIC33FJ64GS406/606/608/610
DS70591B-page 6
Preliminary
 2009 Microchip Technology Inc.
dsPIC33FJ32GS406/606/608/610 and
dsPIC33FJ64GS406/606/608/610
PRODUCT FAMILIES
The device names, pin counts, memory sizes, and
peripheral availability of each device are listed in
Table 1. The following pages show their pinout
diagrams.
TABLE 1:
dsPIC33FJ32GS406/606/608/610 and dsPIC33FJ64GS406/606/608/610 CONTROLLER
FAMILIES
Device
ADC
dsPIC33FJ32GS406 64
32
4K
5442
1200
6x2
0
5
0
2
1
5
16
58
PT,
MR
dsPIC33FJ32GS606 64
32
4K
5442
2200
6x2
4
5
1
2
2
6
16
58
PT,
MR
dsPIC33FJ32GS608 80
32
4K
5442
2200
8x2
4
5
1
2
2
6
18
74
PT
dsPIC33FJ32GS610 100 32
4K
5442
2200
9x2
4
5
1
2
2
6
24
85
PT,
PF
dsPIC33FJ64GS406 64
64
8K
5442
1200
6x2
0
5
0
2
1
5
16
58
PT,
MR
dsPIC33FJ64GS606 64
64 9K(1) 5442
2214
6x2
4
5
1
2
2
6
16
58
PT,
MR
dsPIC33FJ64GS608 80
64 9K(1) 5442
2214
8x2
4
5
1
2
2
6
18
74
PT
dsPIC33FJ64GS610 100 64 9K(1) 5442
2214
9x2
4
5
1
2
2
6
24
85
PT,
PF
Note 1:
RAM size is inclusive of 1 Kbyte DMA RAM.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com