| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS5130 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS5130 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ams AG |
|
11 / 40 page ![]() www.austriamicrosystems.com Revision 1.09 11 - 40 AS5130 Data Sheet - D e ta i l e d D e s c r i p t i o n Figure 4. Normal Operation Mode Figure 5. Extended Operation Mode (for access of OTP only) Table 6. Serial Bit Sequence (16bit read/write) Write Command Read/Write Data C4 C3 C2 C1 C0 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Table 7. Serial Bit Sequence (16bit read/write) Write Command Read/Write Data C4 C3 C2 C1 C0 D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 D15 D14 D0 CMD 4 LO CMD 0 D15 D14 D0 t4 t3 t0 t1 t9 t5 t6 t7 t8 t10 t10 t12 t11 WRITE READ CMD DIO DIO DIO CS DCLK CMD_PHASE DATA_PHASE D45 D44 D0 D45 D44 D0 CMD4 HI CMD0 CMD2 WRITE READ CMD DIO DIO DIO CS DCLK t10 t11 t12 t8 t9 t7 t6 t5 t4 t3 t1 t0 t10 CMD_PHASE DATA_PHASE_EXTENDED |