công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AS3930-BTST bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - ams AG

tên linh kiện AS3930-BTST
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single Channel Low Frequency Wakeup Receiver
PDF  33 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMSCO [ams AG]
Trang chủ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS3930-BTST bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - ams AG

Back Button AS3930-BTST Datasheet HTML 20Page - ams AG AS3930-BTST Datasheet HTML 21Page - ams AG AS3930-BTST Datasheet HTML 22Page - ams AG AS3930-BTST Datasheet HTML 23Page - ams AG AS3930-BTST Datasheet HTML 24Page - ams AG AS3930-BTST Datasheet HTML 25Page - ams AG AS3930-BTST Datasheet HTML 26Page - ams AG AS3930-BTST Datasheet HTML 27Page - ams AG AS3930-BTST Datasheet HTML 28Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 33 page
background image
www.austriamicrosystems.com/AS3930
Revision 1.0
24 - 33
AS3930
Data Sheet - D e t a i l e d D e s c r i p t i o n
Figure 18. Wakeup Protocol Overview with Single Pattern Detection (Manchester decoder disabled)
Table 21. Preamble Requirements in Standard Mode, Scanning Mode and ON/OFF Mode
Bit rate (bit/s)
Maximum duration of the carrier burst in Standard
Mode and Scanning Mode (ms)
Maximum duration of the carrier burst in ON/OFF Mode
(ms)
8192
1.95
10
6552
2.44
10
5460
2.93
10
4680
3.41
10
4096
3.90
10
3640
4.39
10
3276
4.88
10
2978
5.37
10
2730
5.86
10
2520
6.34
10
2340
6.83
10
2184
7.32
10
2048
7.81
10
1926
8.30
10
1820
8.79
10
1724
9.28
10
1638
9.76
10
1560
10.25
10.25
1488
10.75
10.75
1424
11.23
11.23
1364
11.73
11.73
1310
12.21
12.21
1260
12.69
12.69



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33