| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS3930 bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS3930 bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - ams AG |
|
24 / 33 page ![]() www.austriamicrosystems.com/AS3930 Revision 1.0 24 - 33 AS3930 Data Sheet - D e t a i l e d D e s c r i p t i o n Figure 18. Wakeup Protocol Overview with Single Pattern Detection (Manchester decoder disabled) Table 21. Preamble Requirements in Standard Mode, Scanning Mode and ON/OFF Mode Bit rate (bit/s) Maximum duration of the carrier burst in Standard Mode and Scanning Mode (ms) Maximum duration of the carrier burst in ON/OFF Mode (ms) 8192 1.95 10 6552 2.44 10 5460 2.93 10 4680 3.41 10 4096 3.90 10 3640 4.39 10 3276 4.88 10 2978 5.37 10 2730 5.86 10 2520 6.34 10 2340 6.83 10 2184 7.32 10 2048 7.81 10 1926 8.30 10 1820 8.79 10 1724 9.28 10 1638 9.76 10 1560 10.25 10.25 1488 10.75 10.75 1424 11.23 11.23 1364 11.73 11.73 1310 12.21 12.21 1260 12.69 12.69 |