| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS1500 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS1500 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - ams AG |
|
13 / 14 page ![]() www.austriamicrosystems.com Revision 1.01 13 - 14 AS1500 Data Sheet - Or dering Informati on 9 Ordering Information Table 9. Model Resistor Delivery Form Package Description AS1500 10k Ω Tubes 8-pin SOIC 8-bit Digital Potentiometer AS1501 20k Ω Tubes 8-pin SOIC 8-bit Digital Potentiometer AS1502 50k Ω Tubes 8-pin SOIC 8-bit Digital Potentiometer AS1503 100k Ω Tubes 8-pin SOIC 8-bit Digital Potentiometer AS1500-T 10k Ω T&R 8-pin SOIC 8-bit Digital Potentiometer AS1501-T 20k Ω T&R 8-pin SOIC 8-bit Digital Potentiometer AS1502-T 50k Ω T&R 8-pin SOIC 8-bit Digital Potentiometer AS1503-T 100k Ω T&R 8-pin SOIC 8-bit Digital Potentiometer |