| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AS1339 bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS1339 bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - ams AG |
|
24 / 25 page ![]() www.austriamicrosystems.com Revision 1.04 24 - 25 AS1339 Datasheet - O r d e r i n g I n f o r m a t i o n 11 Ordering Information The devices are available as the standard products shown in Table 9. All devices are RoHS compliant and free of halogene substances. Table 9. Ordering Information Part Number Marking Description Delivery Form Package AS1339-BWLT AS1339 650mA RF Step-Down DC-DC for PA, with two LDOs Tape and Reel 16-pin WLP (2x2mm) |