công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SPUP bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

tên linh kiện SPUP
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.5/2mm-travel Medium-sized Horizontal Type
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALPS [ALPS ELECTRIC CO.,LTD.]
Trang chủ  http://www.alps.com
Logo ALPS - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

SPUP bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

  SPUP Datasheet HTML 1Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. SPUP Datasheet HTML 2Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD. SPUP Datasheet HTML 3Page - ALPS ELECTRIC CO.,LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
107
Horizontal
Type
Vertical
Type
Detector
Push
Slide
Rotary
Encoders
Power
Dual-in-line
Package Type
TACT Switch
TM
Custom-
Products
Attached Parts
Please specify required knob.
Knob outline drawing
Black
Red
White
UJ206022
UJ206020
UJ206026
4093-1
4093-2
4093-3
UE201011
UE201012
UE201013
UE202011
UE202012
UE202013
UE203011
UE203012
UE203013
UE204011
UE204012
UE204013
UE200011
UE200012
UE200013
SPPJ3
SPUJ
SPPJ2
SPUP
SPUN
SPEC
Variety
Color
Model
Series
Unit:mm
4.6
5
9.7
9.9
5.3
5.5
11.9
12.3
6.6
7
14.9
14.5
7.4
7
17.4
17
7.8
7.4
19.5
19.9
7.4
7.8
ø
10
ø
10.2
Key pitch 10mm
Square knob
Key pitch 12.5mm
Square knob
Key pitch 15mm
Square knob
Key pitch 17.5mm
Square knob
Key pitch 20mm
Square knob
Round knob
Knob
Knob face
We recommend the use of adhesive to secure the knob when mounting onto switches.
Note
Push Switches



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com