công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

5KP60C bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Transys Electronics

tên linh kiện 5KP60C
Giải thích chi tiết về linh kiện  GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TRSYS [Transys Electronics]
Trang chủ  http://www.transyselectronics.com
Logo TRSYS - Transys Electronics

5KP60C bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Transys Electronics

  5KP60C Datasheet HTML 1Page - Transys Electronics 5KP60C Datasheet HTML 2Page - Transys Electronics 5KP60C Datasheet HTML 3Page - Transys Electronics 5KP60C Datasheet HTML 4Page - Transys Electronics 5KP60C Datasheet HTML 5Page - Transys Electronics 5KP60C Datasheet HTML 6Page - Transys Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
DEVICES FOR BIPOLAR APPLICATIONS
For Bidirectional use C or CA Suffix for types
Electrical characteristics apply in both directions.
MAXIMUM RATINGS AND CHARACTERISTICS
Ratings at 25 ambient temperature unless otherwise specified.
RATING
SYMBOL
VALUE
UNITS
Peak Pulse Power Dissipation on 10/1000 S waveform
(Note 1, FIG.1)
PPPM
Minimum 5000
Watts
Peak Pulse Current on 10/1000 S waveform
(Note 1, FIG.3)
IPPM
SEE TABLE 1
Amps
Steady State Power Dissipation at TL=75 Lead Lengths
.375”,(9.5mm) (Note 2)
PM(AV)
8.0
Watts
Peak Forward Surge Current, 8.3ms Single Half Sine-Wave
Superimposed on Rated Load, (JECED Method) (Note 3)
IFSM
400
Amps
Operating Junction and Storage Temperature Range
TJ,TSTG
-55 to +175
NOTES:
1.Non-repetitive current pulse, per Fig. 3 and derated above TA=25 per Fig. 2.
2.Mounted on Copper Leaf area of 0.79in
2(20mm2).
3.Measured on 8.3ms single half sine-wave or equivalent square wave, duty cycle= 4 pulses per minutes maximum.
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES 5KP SERIES
Fig. 1-PEAK PULSE POWER RATING CURVE
Fig. 2-PULSE DERATING CURVE



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com