công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACE24C08DP+TH bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ACE Technology Co., LTD.

tên linh kiện ACE24C08DP+TH
Giải thích chi tiết về linh kiện  Two-wire Serial EEPROM
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ACE [ACE Technology Co., LTD.]
Trang chủ  http://www.ace-ele.com
Logo ACE - ACE Technology Co., LTD.

ACE24C08DP+TH bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ACE Technology Co., LTD.

Back Button ACE24C08DP+TH Datasheet HTML 3Page - ACE Technology Co., LTD. ACE24C08DP+TH Datasheet HTML 4Page - ACE Technology Co., LTD. ACE24C08DP+TH Datasheet HTML 5Page - ACE Technology Co., LTD. ACE24C08DP+TH Datasheet HTML 6Page - ACE Technology Co., LTD. ACE24C08DP+TH Datasheet HTML 7Page - ACE Technology Co., LTD. ACE24C08DP+TH Datasheet HTML 8Page - ACE Technology Co., LTD. ACE24C08DP+TH Datasheet HTML 9Page - ACE Technology Co., LTD. ACE24C08DP+TH Datasheet HTML 10Page - ACE Technology Co., LTD. ACE24C08DP+TH Datasheet HTML 11Page - ACE Technology Co., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 17 page
background image
 
                                                                                      
ACE24(L)C02/04/08/16
                        Technology
Two-wire Serial EEPROM
VER 1.3
7
TSU.STO
Stop Setup Time
4.7
0.6
µs
TDH
Data Out Hold Time
100
50
ns
TWR
Write Cycle Time
5
5
ms
Endurance
(1) 5.0V, 25℃, Page Mode
1,000,000
Write
Cycles
ACE24LC02/04/08/16
Applicable over recommended operating range from: TA = -40℃ to +85℃, VCC = +1.7V to +3.6V, CL = 1 TTL Gate and 100
pF (unless otherwise noted). Test conditions are listed in Note 2.
1.7-volt
2.5-volt
3.6-volt
Symbol
Parameter
Min Max Min Max Min Max
Units
fSCL
Clock Frequency, SCL
400
1000
1000
kHz
TLOW
Clock Pulse Width Low
1.3
0.4
0.4
µs
THIGH
Clock Pulse Width High
0.6
0.4
0.4
µs
TAA
Clock Low to Data Out Valid
0.05 0.9 0.05 0.55 0.05 0.55
µs
TBUF
1
Time the bus must be free before a new
transmission can Start
1.3
0.5
0.5
µs
THD.STA
Start Hold Time
0.6
0.25
0.25
µs
TSU.STA
Start Setup Time
0.6
0.25
0.25
µs
THD.DAT
Data In Hold Time
0
0
0
µs
TSU.DAT
Data In Setup Time
100
100
100
ns
TR
Inputs Rise Time
0.3
0.3
0.3
µs
TF
Inputs Fall Time
300
100
100
ns
TSU.STO
Stop Setup Time
0.6
0.25
0.25
µs
TDH
Data Out Hold Time
50
50
50
ns
TWR
Write Cycle Time
5
5
5
ms
Endurance
1
3.3V, 25℃, Page Mode
1,000,000
Write
Cycles
Notes:1. This parameter is characterized and not 100% tested.
2.AC measurement conditions:
RL (connects to Vcc): 1.3kΩ
Input pulse voltages: 0.3 Vcc to 0.7 Vcc
Input rise and fall times: ≦50 ns
Input and output timing reference voltages: 0.5Vcc



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com