công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B66396 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - EPCOS

tên linh kiện B66396
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ferrites and accessories
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EPCOS [EPCOS]
Trang chủ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B66396 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - EPCOS

  B66396 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B66396 Datasheet HTML 2Page - EPCOS B66396 Datasheet HTML 3Page - EPCOS B66396 Datasheet HTML 4Page - EPCOS B66396 Datasheet HTML 5Page - EPCOS B66396 Datasheet HTML 6Page - EPCOS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
4
12/08
Please read Cautions and warnings and
Important notes at the end of this document.
Coil former
Material:
GFR polyterephthalate (UL 94 V-0, insulation class to IEC 60085:
H
max. operating temperature 180 °C), color code black
Rynite FR 530®
[E41938 (M)], E I DUPONT DE NEMOURS & CO INC
Solderability: to IEC 60068-2-20, test Ta, method 1 (aging 3): 235 °C, 2 s
Resistance to soldering heat: to IEC 60068-2-20, test Tb, method 1B: 350 °C, 3.5 s
Winding:
see Data Book 2007, chapter “Processing notes, 2.1”
Yoke
Material:
Stainless spring steel (0.4 mm)
Coil former
Yoke
Coil former
Ordering code
Sections
AN
mm2
lN
mm
AR value
μΩ
Pins
1
315.6
96
10.5
22
B66396W1022T001
Yoke (ordering code per piece, 2 are required)
B66396A2000X000
FEK0416-T-E
(for fixing with sheet-steel screw
DIN 7971-St 2.9 x 6.5-C)
ø3.4+0.15
11 x 5.08 = 55.88
19.8 min.
61.6 max.
39.15 min.
22 max.
View in mounting direction
Hole arrangement
36.8 min.
61.4 max.
39.4 max.
ø1
ø1.6+0.15
marking
Pin 1
B66396
Accessories
ETD 54/28/19



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com