| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
B57236 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - EPCOS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B57236 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - EPCOS |
|
13 / 15 page ![]() Symbols and terms Symbol English German B B value B-Wert B25/100 B value determined by resistance measurement at 25 °C and 100 °C B-Wert, ermittelt durch Widerstands- messungen bei 25 °C und 100 °C Ctest Test capacitance Prüfkapazität (elektrisch) Cth Heat capacitance Wärmekapazität I Current Strom Imax Maximum current within stated temperature range Maximalstrom im angegebenen Temperaturbereich INTC NTC current Heißleiter-Strom IR Rated current Nennstrom IRMS Root-mean-square value of current Effektivwert des Stromes k Parameter for calculating the NTC resistance as a function of current (specified for inrush current limiters) Konstante zur Berechnung des Heißleiterwiderstandes in Abhängigkeit von der Stromstärke (bei Einschaltstrombegrenzern angegeben) n Parameter for calculating the NTC resistance as a function of current (specified for inrush current limiters) Konstante zur Berechnung des Heißleiterwiderstandes in Abhängigkeit von der Stromstärke (bei Einschaltstrombegrenzern angegeben) P25 Maximum power at 25 °C Maximale Leistung bei 25 °C Pdiss Power dissipation Verlustleistung Pel Electrical power Elektrische Leistung Pmax Maximum power within stated temperature range Maximale Leistung im angegebenenTemperaturbereich Rload Load resistance Ladewiderstand RR Rated resistance Nennwiderstand ∆R R/RR Resistance tolerance Widerstandstoleranz RS Series resistance Serienwiderstand RT Resistance at temperature T (e.g. R25 = resistance at 25 °C) Widerstand bei Temperatur T (z.B. R25 = Widerstand bei 25 °C) T Temperature Temperatur t Time Zeit TA Ambient temperature Umgebungstemperatur ta Thermal threshold time Thermische Ansprechzeit Tmax Upper category temperature Obere Grenztemperatur (Kategorietemperatur) Inrush current limiters B57236 ICLs S236 Page 13 of 15 Please read Cautions and warnings and Important notes at the end of this document. |