công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SVC390D-20B bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - SAMWHA ELECTRIC

tên linh kiện SVC390D-20B
Giải thích chi tiết về linh kiện  SVC Varistors Type
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMWHA [SAMWHA ELECTRIC]
Trang chủ  http://www.samwha.com
Logo SAMWHA - SAMWHA ELECTRIC

SVC390D-20B bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - SAMWHA ELECTRIC

Back Button SVC390D-20B Datasheet HTML 2Page - SAMWHA ELECTRIC SVC390D-20B Datasheet HTML 3Page - SAMWHA ELECTRIC SVC390D-20B Datasheet HTML 4Page - SAMWHA ELECTRIC SVC390D-20B Datasheet HTML 5Page - SAMWHA ELECTRIC SVC390D-20B Datasheet HTML 6Page - SAMWHA ELECTRIC SVC390D-20B Datasheet HTML 7Page - SAMWHA ELECTRIC SVC390D-20B Datasheet HTML 8Page - SAMWHA ELECTRIC SVC390D-20B Datasheet HTML 9Page - SAMWHA ELECTRIC SVC390D-20B Datasheet HTML 10Page - SAMWHA ELECTRIC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
DISC Ceramic Capacitors
131
SAMWHA CAPACITOR Co., Ltd.
130
Standard
Date
Content
Applicable SVC series
File No.
Cord connected and Direct
05Series, 07Series, 10Series
UL 1449
04. 06. 02
Transient Voltage
Plug in Type Equipment
14Series, 20Series
E151195
surge suppressors
Pemanently connected
10Series, 14Series,
type equipment
20Series
Protectors for data
UL 497B
02. 06
communication and fire
SVC 180D - □ ~SVC 821D -□
E154171
alarm circuirt
C22.2
Varistor for Across
NO.1-M
04. 08. 02
- The - Line use as transient
250V AC
SVC 201D - □ ~ SVC 182D -□
LR78923
1981
protection on 120Vac system
02. 05. 16
4000153
02. 05. 16
Surge Suppression
40001516
99. 08. 25
116012
ISO 9001:2000
94. 12. 15
ID03/0294
Recognized standards
Application Exampel
Varistor Terminology
Varistor Voltage : Vnom
Varistor peak terminal voltage measured with a specified
current applied The DC current applied is 1mA normally.
Clamping Voltage : Vc
Maximum terminal voltage (peak voltage across the varistor)
measured with an applied 8/20㎲ impulse of a given peak
current.
UL
CAS
VDE
Fire Alarm System
Traffic Signal Control
Solenold
Stove, Boiler
Vending Machine
Brake, Clutch
Contect Protection
Thytister Protection
TV Booster
Microwave Oven
Triac Protection
Sound Output Circuit
SVC Varistors Type
SVC 180 - □ -SVC 112D -14



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com