công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SVC390D-05B bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - SAMWHA ELECTRIC

tên linh kiện SVC390D-05B
Giải thích chi tiết về linh kiện  SVC Varistors Type
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMWHA [SAMWHA ELECTRIC]
Trang chủ  http://www.samwha.com
Logo SAMWHA - SAMWHA ELECTRIC

SVC390D-05B bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - SAMWHA ELECTRIC

Back Button SVC390D-05B Datasheet HTML 2Page - SAMWHA ELECTRIC SVC390D-05B Datasheet HTML 3Page - SAMWHA ELECTRIC SVC390D-05B Datasheet HTML 4Page - SAMWHA ELECTRIC SVC390D-05B Datasheet HTML 5Page - SAMWHA ELECTRIC SVC390D-05B Datasheet HTML 6Page - SAMWHA ELECTRIC SVC390D-05B Datasheet HTML 7Page - SAMWHA ELECTRIC SVC390D-05B Datasheet HTML 8Page - SAMWHA ELECTRIC SVC390D-05B Datasheet HTML 9Page - SAMWHA ELECTRIC SVC390D-05B Datasheet HTML 10Page - SAMWHA ELECTRIC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
DISC Ceramic Capacitors 127
SAMWHA CAPACITOR Co., Ltd.
126
Transient V-I Characteristic Curves
20B(SVC 180D-20B to SVC 680D-20B)
Current waveform under 10
-2 A : DC
over 10
-1 A : 8/20㎲
Pulse Lifetime Ratings
20B(SVC 180D-20B to SVC 680D-20B)
Notes : 2-pulse : 5-minute interval
3 to 10-pulse : 2-minute interval
Up to 10
6-pulse : 10-second interval
20A(SVC 820D-20A to SVC 471D-20A)
20A(SVC 820D-20A to SVC 471D-20A)
Transient V-I Characteristic Curves
20A(SVC 561D-20A to SVC 182D-20A)
Current waveform under 10
-2 A : DC
over 10
-1 A : 8/20㎲
Pulse Lifetime Ratings
20A(SVC 561D-20A to SVC 182D-20A)
Notes : 2-pulse : 5-minute interval
3 to 10-pulse : 2- minute interval
Up to 10
6 -pulse : 10-second interval
SVC Varistors Type



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com